Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SC-16 Datasheet(PDF) 1 Page - SOVICO corp.

Part # SC-16
Description  Small Frame Mixing Console
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SOVICO [SOVICO corp.]
Direct Link  http://sovico.co.kr/
Logo SOVICO - SOVICO corp.

SC-16 Datasheet(HTML) 1 Page - SOVICO corp.

  SC-16 Datasheet HTML 1Page - SOVICO corp. SC-16 Datasheet HTML 2Page - SOVICO corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
SC SERIES
SC-16 : Small Frame Mixing Console
■
Key features
-
프리미엄 16입력 (마이크 10개, 라인 4개, 스테레오 2개)
- 10개 마이크 입력에 대한 개별 팬텀파워
- 컨트롤 노브가 있는 컴프레서 내장 (채널 1~6번)
- 다양한 사운드 제공을 위한 16개 디지털 이펙터 내장
- 깨끗하고 정교한 사운드를 위한 3-Band EQ
- 60mm Soft & Reliable 슬라이딩 페이더
- 볼륨조절이 가능한 스테레오 헤드폰 출력 / 모니터 출력
- TRS 컨넥터로 제공하는 1-2 / 3-4 / 5-6번 출력
- XLR MAIN 스테레오 L/R 출력
- 랙장착 가능한 브라켓 제공
SC시리즈는 심플하고 기본기 강한 SAC의 믹서 시리즈입니다. 다양하고 많은 입력채널, 전채널 마이크 입력 팬텀파워, 컨트롤 가능한 컴프
레서를 제공합니다. 부드러우면서 미세한 조정 그리고 신뢰성 있는 페이더 품질과 다양한 출력 및 모니터링을 SC 시리즈 믹서를 통해 확인하
실 수 있습니다. 스피커, 앰프, DSP, 믹서의 완벽한 조합을 통해 SAC의 깨끗하고 정교한 사운드를 경험하시기 바랍니다.


Similar Part No. - SC-16

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SL Power Electronics
SC-165 SLPOWER-SC-165 Datasheet
89Kb / 2P
Output voltages from 3.3 V to 48 V
logo
Seiko Instruments Inc
SC-16S SII-SC-16S Datasheet
430Kb / 1P
SMD Quartz Crystal Unit
More results

Similar Description - SC-16

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
MRV Communications, Inc...
LX-1001S-101AC MRV-LX-1001S-101AC Datasheet
189Kb / 2P
1000S Console Servers
LX-1004T-001AC MRV-LX-1004T-001AC Datasheet
603Kb / 2P
1004T Console Servers
LX-4008T-001AC MRV-LX-4008T-001AC Datasheet
346Kb / 2P
4000T Console Servers
logo
Hammond Manufacturing L...
S2CCAST HAMMOND-S2CCAST Datasheet
53Kb / 1P
Roulettes pour console
logo
List of Unclassifed Man...
VTS ETC-VTS Datasheet
566Kb / 3P
console sever
logo
Level One
KVM-0115 LVL1-KVM-0115 Datasheet
309Kb / 2P
15 RackMount Console
KVM-0117 LVL1-KVM-0117 Datasheet
309Kb / 2P
17??RackMount Console
logo
ALPS ELECTRIC CO.,LTD.
RS6011P ALPS-RS6011P Datasheet
782Kb / 5P
Compact and good operational feel, suitable for mixing console faders
logo
Gamewell-FCI by Honeywe...
E3SERIESLOC-TEL GAMEWELL-FCI-E3SERIESLOC-TEL Datasheet
56Kb / 1P
Local Operating Console
logo
uPI Group Inc.
UP1815P UPI-UP1815P Datasheet
551Kb / 7P
PWMVID Console
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com