Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

2060660 Datasheet(PDF) 2 Page - Theben AG

Part # 2060660
Description  Präsenzmelder & Bewegungsmelder Wandmontage innen
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  THEBEN [Theben AG]
Direct Link  www.theben.de
Logo THEBEN - Theben AG

2060660 Datasheet(HTML) 2 Page - Theben AG

  2060660 Datasheet HTML 1Page - Theben AG 2060660 Datasheet HTML 2Page - Theben AG 2060660 Datasheet HTML 3Page - Theben AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
theMura S180 Slave UP WH
Artikel-Nr.: 2060660
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten
weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/2060660
Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der
Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.
Anschlussbilder
Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C
Montagehöhe (A)
Frontal gehend (R)
Quer gehend (t)
Sitzend (S)
1,2 m
120 m² | 12 m x 10 m
238 m² | 14 m x 17 m
22.11.2024
Seite 2 von 3



Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com