Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

QP-200 Datasheet(PDF) 2 Page - Astrodyne Corporation

Part # QP-200
Description  200W Quad Output with PFC Function
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASTRODYNE [Astrodyne Corporation]
Direct Link  http://www.astrodyne.com
Logo ASTRODYNE - Astrodyne Corporation

QP-200 Datasheet(HTML) 2 Page - Astrodyne Corporation

  QP-200 Datasheet HTML 1Page - Astrodyne Corporation QP-200 Datasheet HTML 2Page - Astrodyne Corporation QP-200 Datasheet HTML 3Page - Astrodyne Corporation QP-200 Datasheet HTML 4Page - Astrodyne Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
q p - 2 0 0 series
200W Quad Output with PFC Function
300 Myles Standish Blvd., Taunton, MA 02780
ph: 1-800-823-8082
Fax: 508-823-8181
WWW.ASTRODYNE.COM
..
SPECIFICATION
MODEL
DC�VOLTAGE
RATED�CURRENT
CURRENT�RANGE
RATED�POWER
OUTPUT
VOLTAGE ADJ.�RANGE
LINE�REGULATION
LOAD�REGULATION
SETUP,�RISE�TIME
HOLD�TIME (Typ.)
VOLTAGE�RANGE
Note.6
FREQUENCY RANGE
POWER�FACTOR (Typ.)
EFFICIENCY (Typ.)
INRUSH�CURRENT (Typ.)
LEAKAGE�CURRENT
SAFETY STANDARDS
HARMONIC�CURRENT
EMS�IMMUNITY
WORKING�TEMP.
WORKING�HUMIDITY
STORAGE�TEMP.,�HUMIDITY
TEMP.�COEFFICIENT
VIBRATION
MTBF
DIMENSION
OTHERS
NOTE
PACKING
OVER�LOAD
OVER�VOLTAGE
AC�CURRENT (Typ.)
800ms,�50ms�at�full�load
90�~�264VAC����������127�~�370VDC
47�~�63Hz
72%
72%
74%
<2mA /�240VAC
105�~�150% rated�output�power
CH1:5.75�~�6.75V����������CH2:3.8�~�4.4V
Protection�type�: Shut�down�o/p�voltage,�re-power�on�to�recover
UL60950-1, TUV�EN60950-1 Approved
-10�~�+60
(Refer�to�output�load�derating�curve)
20�~�90%�RH�non-condensing
-20�~�+85
,�10�~�95%�RH
0.03%/
(0~50
)
10�~�500Hz,�2G�10min./1cycle,�60min.�each�along�X, Y,�Z�axes
160.6K�hrs�min.������MIL-HDBK-217F�(25
)
230*115*50mm�(L*W*H)
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
Compliance�to�EN55022�(CISPR22)�Class�B
Compliance�to EN61000-3-2,-3
Compliance�to
EN55024,�Light�industry�level,��criteria A
EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11;�ENV50204,
RIPPLE�&�NOISE�(max.) Note.2
VOLTAGE�TOLERANCE Note.3
200W�Quad�Output�with�PFC�Function
Features�:
Q P - 2 0 0 series
ENVIRONMENT
SAFETY &
EMC
(Note�4)
PROTECTION
WITHSTAND�VOLTAGE
ISOLATION�RESISTANCE
I/P-O/P:3KVAC�����I/P-FG:1.5KVAC�����O/P-FG:0.5KVAC
I/P-O/P,�I/P-FG,�O/P-FG:100M�Ohms/500VDC
EMI�CONDUCTION�&�RADIATION
QP-200-3B
QP-200-3C
QP-200-3D
5V
5V
5V
3.3V
12V
-12V
3.3V
15V
-15V
3.3V
24V
-12V
15A
15A
10A
15A
6A
0.7A
15A
5A
0.7A
15A
4A
0.7A
3�~�20A
3�~�20A
3�~�15A
0�~�20A
0.5�~�8A
0�~�1A
0�~�20A
0.5�~�6A
0�~�1A
0�~�20A
0.4�~�5A
0�~�1A
204.9W
210W
203.9W
100mVp-p
CH1:�4.75�~�5.5V����������CH2:�3.14�~�3.63V
CH1:�4.75�~�5.5V����������CH2:�3.14�~�3.63V
CH1:�4.75�~�5.5V����������CH2:�3.14�~�3.63V
100mVp-p 150mVp-p 150mVp-p
100mVp-p 150mVp-p 150mVp-p
100mVp-p 150mVp-p 150mVp-p
100mVp-p
100mVp-p
3.0%
3.0%
3.0%
3.0%
3.0%
3.0%
+8,-10%
6.0%
+10,-6%
6.0%
+10,-6%
6.0%
1.0%
1.0%
1.0%
2.0%
1.0%
1.0%
2.0%
1.0%
1.0%
1.0%
2.0%
1.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
6.0%
2.0%
6.0%
6.0%
Protection�type�:�Shut�down�o/p�voltage,�recovers�automatically�after�temperature�goes�down
File�Name:QP-200-SPEC���2005-09-13
INPUT
OVER�TEMPERATURE
POWER�GOOD�/�POWER�FAIL(OPTIONAL) 10ms/1ms
FUNCTION
Protection�type�:�Constant�current�limiting,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed
95
5
(TSW1)�Detect�on�heatsink�of�Q1,Q2�power�transistor
20A
20A
8A
1A
20A
7A
1A
20A
6A
1A
20A
20A
PEAK�CURRENT
Note.4
�������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������
������������������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������
��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
����������������
1.2Kg;�12pcs/15.4Kg/0.92CUFT
CH1
CH1
CH1
OUTPUT�NUMBER
CH2
CH2
CH2
CH3
CH3
CH3
CH4
CH4
CH4
24ms�at�full�load
PF>0.95/230VAC��������PF>0.98/115VAC�at�full�load
3.5A/115VAC����������2A/230VAC
COLD�START 30A



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com