Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

1256272 Datasheet(PDF) 1 Page - VISATON GmbH & Co. KG

Part # 1256272
Description  6,5 cm Breitbandlautsprecher / 2.5“ Fullrange Speakers
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  VISATON [VISATON GmbH & Co. KG]
Direct Link  https://www.visaton.de/en
Logo VISATON - VISATON GmbH & Co. KG

1256272 Datasheet(HTML) 1 Page - VISATON GmbH & Co. KG

  1256272 Datasheet HTML 1Page - VISATON GmbH & Co. KG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
38
VISATON Lieferprogramm / Main Catalogue 2009/2010
Nenn-/Musikbelastbarkeit
Rated/maximum power
Impedanz
Impedance
Übertragungsbereich (–10 dB)
Frequency response (–10 dB)
Mittlerer Schalldruckpegel
Mean sound pressure level
Grenzauslenkung x
mech
Excursion limit x
mech
Resonanzfrequenz
Resonance frequency
Obere Polplattenhöhe
Height of front pole-plate
Schwingspulendurchmesser
Voice coil diameter
Wickelhöhe
Height of winding
Schallwandöffnung
Cutout diameter
Gewicht netto
Net weight
6,5 cm (2,5“) Breitbandlautsprecher mit geringer Einbautiefe und kleinem Magnet, daher besonders auch für
den Einbau in beengten Platzverhältnissen geeignet. Gleichmäßiger Frequenzgang und guter Schalldruckpegel
sowie sehr guter Hochtonanteil.
Anwendungsmöglichkeiten: Schmale ELA-Zeilen, Kontroll-Lautsprecher für elektronische Geräte, Modellbau,
Elektronische Musikinstrumente.
Zubehör: Schutzgitter (Art.-No. 2312)
6.5 cm (2.5“) full range speaker minimal mounting depth and small magnet. Balanced frequency response
and high efficiency. Very good high range response. Suitable in machines and other equipment where space
is at a premium.
Typical applications: Narrow network column speakers, Control speaker for electronic devices, Model construction,
Electronic musical instruments.
Accessories: Grille (Art.-No. 2312).
6,5 cm (2,5“) Breitbandlautsprecher mit ausgeglichenem Frequenzgang und sehr gutem Hochtonanteil.
Besonders geeignet als Einbaulautsprecher für die Musikwiedergabe sowie zur Bestückung von ELA Zeilen.
Tiefe Resonanzfrequenz und sehr großer Hub.
Anwendungsmöglichkeiten: Schmale ELA-Zeilen, Kontroll-Lautsprecher für elektronische Geräte, Modellbau,
Elektronische Musikinstrumente
Zubehör: Schutzgitter (Art. No. 2312)
6.5 cm (2.5“) full range speaker with balanced frequency response and very good highs. Especially suitable as
built-in speaker for music reproduction and as driver for 100 V network column speakers. Very low resonance
frequency and maximum cone displacement.
Typical applications: Narrow network column speakers, Control speaker for electronic devices, Model construction,
Electronic musical instruments
Accessories: Protective grille (Art. No. 2312)
6,5 cm Breitbandlautsprecher / 2.5“ Fullrange Speakers
FRS 7 W Art. No. 2017 – 8 Ω
FR 7
Art. No. 2015 – 4 Ω
FRS 7 W
8 W / 15 W
8 Ω
120–20000 Hz
86 dB (1 W/1 m)
± 2,5 mm
160 Hz
2,5 mm
14 mm Ø
4,5 mm
61 mm Ø
0,22 kg
FR 7
5 W / 10 W
4 Ω
130–20000 Hz
86 dB (1 W/1 m)
± 1 mm
220 Hz
2,5 mm
14 mm Ø
2,5 mm
61 mm Ø
0,092 kg
6,4 cm Breitbandlautsprecher / 2.5“ Fullrange Speakers
Art. No. 2312
Art. No. 2312
Weitere Daten Seiten
156–157 / for further data see pages 156–157


Similar Part No. - 1256272

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Adels-Contact
125627 ADELS-125627 Datasheet
112Kb / 2P
1000 K/ 7 HT
logo
Weidmuller
1256270000 WEIDMULLER-1256270000 Datasheet
94Kb / 2P
KTB GP XX1513V AB S4 6MM
1256270000 WEIDMULLER-1256270000 Datasheet
498Kb / 12P
KTB MH 221513 S4E1
1256270000 WEIDMULLER-1256270000 Datasheet
500Kb / 12P
KTB MH 221513 S4E3
1256270000 WEIDMULLER-1256270000 Datasheet
471Kb / 12P
KTB MH 221513 S4E4
More results

Similar Description - 1256272

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
SM1EZSM4T ETC-SM1EZSM4T Datasheet
844Kb / 1P
Easy Install Speakers
logo
Systemsensor advanced i...
V400 SYSTEMSENSOR-V400 Datasheet
127Kb / 2P
Speakers
SP100 SYSTEMSENSOR-SP100 Datasheet
349Kb / 4P
Speakers
logo
Gamewell-FCI by Honeywe...
SP200W GAMEWELL-FCI-SP200W Datasheet
285Kb / 2P
Dual-Voltage Transformer Speakers
logo
List of Unclassifed Man...
S050M ETC2-S050M Datasheet
123Kb / 1P
Internal Sounders Speakers
logo
PHOENIX CONTACT
1853748 PHOENIX-1853748 Datasheet
80Kb / 3P
VC-K-KV-PG16( 6,5- 9,5)
1854132 PHOENIX-1854132 Datasheet
49Kb / 3P
Cable gland - VC-EMV-KV-PG16( 6,5- 9,5/ 6,5)
logo
PUI audio inc.
AS01508AO-LW25-R PUIAUDIO-AS01508AO-LW25-R Datasheet
1Mb / 4P
Slim-Line Micro Speakers
logo
Ultralife Corporation.
MRC-67 ULTRALIFE-MRC-67 Datasheet
681Kb / 2P
Amplified Speakers
03 JUL 19
logo
HARTING Technology Grou...
09-00-000-5047 HARTING-09-00-000-5047 Datasheet
457Kb / 2P
HALB-VERSCHR.PG16 (Kabel 6,5-9,5)
2021-10-05
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com