Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HC0905A Datasheet(PDF) 1 Page - JL World Company Limited.

Part # HC0905A
Description  ELECTROMAGNETIC SOUND EMITTERS
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  JLWORLD [JL World Company Limited.]
Direct Link  http://www.jlworld.com
Logo JLWORLD - JL World Company Limited.

HC0905A Datasheet(HTML) 1 Page - JL World Company Limited.

  HC0905A Datasheet HTML 1Page - JL World Company Limited.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
www.platan.ru • 7375999 • platan@aha.ru
216
www.platan.ru • 7375999 • platan@aha.ru
15
АКУСТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ
ПЬЕЗОИЗЛУЧАТЕЛИ
• Высокая эффективность, сравнимая с электромагнитными излучателями
• Сверхтонкие и легкие
• Низкое потребление энергии
• Отсутствие электромагнитных помех
• Могут управляться напрямую от ИС
• Встроенный генератор (только для PKM13EPY)
• Бытовая техника
• Телекоммуникационное оборудование
• Музыкальные игрушки
• Компьютерная периферия
• Измерительные приборы
Диапазон воспроизводимых частот: ..................................... 600 Гц ~ 20 кГц
Напряжение питания:.......................................................... 4 В ср. кв. макс.
Диапазон рабочих температур: ..................................................-20 … +70°C
Емкость:......................................................................... 340 нФ при 120 кГц
Резонансная частота.............................................................. 9.0 кГц ±1.0 кГц
Импеданс................................................................................. 1000 Ом макс.
Генератор..........................................................................................внешний
Емкость............................................................................ 8 нФ ±30% при1 кГц
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
VSB35EW-0701B
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
19,7
27,0
35,0
1,7
Керамика
Резиновое
кольцо
Металлическая
пластина
Держатель
СВОЙСТВА
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧАТЕЛИ ЗВУКА
∅9,5
5,0
3,0
9,0
7,0
5,5
9,5
6,5
5,0
14,0
7,0
6,5
4,0
14,0
7,0
12,5
5,0
3,0
HC0901A
HC0903A
HC0905A
HC0901F
HC0903F
HC0905F
HCM1201X
HCM1203X
HCM1206X
HCM1212X
HCM1606X
HCM1612X
7,0
1,1
4,3
2,5
HCS1201B
HCS1206B
HCS1212B
HCM2506A
HCM2512B
HCM1201A
HCM1206A
HCM1212A
HCM1601A
HCM1606A
HCM1612A
Преобразуют электрический сигнал в звуковой. Излучатели
могут подключаться к внешнему источнику сигнала или иметь
встроенный генератор, вырабатывающий звуковой сигнал при
подаче постоянного напряжения. Область применения: ком-
пьютеры, оборудование средств связи, автомобильная элек-
троника, кассовые аппараты, бытовая электроника.
Диапазон рабочих температур - 30... + 85°С.
СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ
1. Серия: HC - станд., HCM – с защитной пленкой,
HCS – для поверхностного монтажа с защитной пленкой
2. Диаметр, мм
3. Напряжение, В
4. Тип: А, F – без встроен. генерат., Х – со встроен. генератором
HCM
12
06
A
1
2
3
4
Наим-е
Налич.
встроен.
генера-
тора
Напряж.,
В
Высота,
мм
Диаметр,
мм
Ток,
мA
Сопротив.
катушки,
Ом
Интенсивн.
звука, дБ
Частота,
Гц
HC0901A
нет
1.5
5
9.5
≤ 80
5.5
≥ 80
3200
HC0901F
1.5
6.5
9.5
≤ 80
5.5
≥ 80
3200
HC12G-04F
1.5
5.7
12
≤ 70
5
≥ 85
2048
HCM1201A
1.5
9
12
≤ 70
6.5
≥ 75
2400
HCM1601A
1.5
14
16
≤ 12
27
≥ 80
2048
HCS1201B
1.5
7
12.8
≤ 70
6.5
≥ 72
2400
HC0903A
3
5
9.5
≤ 80
25
≥ 82
3200
HC0903F
3
6.5
9.5
≤ 80
25
≥ 82
3200
HC0905A
5
5
9.5
≤ 80
40
≥ 85
3200
HC0905F
5
6.5
9.5
≤ 80
40
≥ 85
3200
HCM1606A
6
14
16
≤ 40
50
≥ 85
2048
HCM1206A
6
9
12
≤ 40
45
≥ 85
2400
HCM2506A
6
12.5
24.7
≤ 80
27
≥ 85
730
HCS1206B
6
7
12.8
≤ 40
45
≥ 82
2400
HCM1212A
12
9
12
≤ 40
140
≥ 85
2400
HCM1612A
12
14
16
≤ 30
115
≥ 85
2048
HCM2512B
12
12.5
24.7
≤ 55
120
≥ 85
1000~1500
HCS1212B
12
7
12.8
≤ 40
140
≥ 82
2400
HCM1201X
есть
1.5
9.5
12
≤ 20
-
≥ 75
2300
HCM1203X
3
9.5
12
≤ 30
-
≥ 85
2300
HCM1206X
6
9.5
12
≤ 30
-
≥ 85
2300
HCM1606X
6
14
16
≤ 30
-
≥ 85
2200
HCM1212X
12
9.5
12
≤ 30
-
≥ 85
2300
HCM1612X
12
14
16
≤ 40
≥ 75
2200
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Пьезомикрофон
7BB-12-9
Пьезодиафрагма


Similar Part No. - HC0905A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
JL World Company Limite...
HC0905A JLWORLD-HC0905A Datasheet
54Kb / 1P
Electro-Magnetic Sound Generators
HC0905A JLWORLD-HC0905A Datasheet
454Kb / 1P
Electro-Magnetic Sound Generators
HC0905A JLWORLD-HC0905A Datasheet
54Kb / 1P
Value applying Rated Voltage
More results

Similar Description - HC0905A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Gamewell-FCI by Honeywe...
DH-FC1 GAMEWELL-FCI-DH-FC1 Datasheet
208Kb / 2P
Electromagnetic Door Holders
logo
TDK Electronics
SDR08540M3-01 TDK-SDR08540M3-01 Datasheet
59Kb / 4P
Electromagnetic Buzzers
SD1209T3-A1 TDK-SD1209T3-A1 Datasheet
73Kb / 5P
Electromagnetic Buzzers
logo
STMicroelectronics
AN901 STMICROELECTRONICS-AN901 Datasheet
88Kb / 14P
Electromagnetic compatibility
1000-4-6
logo
Soberton Inc.
WST-1310S-1 SOBERTON-WST-1310S-1 Datasheet
275Kb / 5P
Electromagnetic Buzzer
WST-1310S-3 SOBERTON-WST-1310S-3 Datasheet
261Kb / 5P
Electromagnetic Buzzer
WST-1606S-2 SOBERTON-WST-1606S-2 Datasheet
311Kb / 5P
Electromagnetic Buzzer
ST-025BL SOBERTON-ST-025BL_17 Datasheet
433Kb / 5P
Electromagnetic Buzzer
ST-025BLA SOBERTON-ST-025BLA_17 Datasheet
434Kb / 5P
Electromagnetic Buzzer
logo
Endress+Hauser Group Se...
BA01697D EH-BA01697D Datasheet
2Mb / 64P
Electromagnetic flowmeter
2022-06-01
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com