Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SFH9221 Datasheet(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

Part # SFH9221
Description  Reflexlichtschranke mit VCSEL-Sender
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH9221 Datasheet(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  SFH9221 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH9221 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH9221 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH9221 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH9221 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH9221 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH9221 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH9221 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH SFH9221 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
SFH 9221
2004-08-30
5
Schaltzeiten (
T
A = 25 °C, VR = 5 V, IP = 1.5 µA
1), R
L = 50 Ω)
Switching Times
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Anstiegzeit
Rise time
t
r
10
ns
Abfallzeit
Fall time
t
f
10
ns
1)
I
P eingestellt über den Durchlaβstrom der Sendediode, den Reflexionsgrad und den Abstand des Reflektors vom
Bauteil (
d)
1)
I
P as a function of the forward current of the emitting diode, the degree of reflection and the distance between
reflector and component (
d)
Anm.:
Es wird empfohlen die Lichtschranke bei dem spezifizierten Arbeitpunkt von ca. 8mA für den Emitter
einzusetzten, weil andere Betriebsströme zu einem größeren Streubereich beim Koppelfaktor führen. Der
Abgleich erfolgt über den Arbeitswiderstand am Detektor.
Von einem Einsatz der Lichtschranke mit glänzenden oder gar spiegelnden Oberflächen wird abgeraten. Die
Abstrahlcharakteristik des Senders ändert sich sowohl über die Temperatur als auch mit dem Flußstrom
stärker als bei Standardemittern und führt somit ebenfalls zur Erhöhung des Streubereichs beim Koppelfaktor.
Bei diffuser Streuung ist dieser Einfluß jedoch gering, und kann für die meisten Anwendungen vernachlässigt
werden.
Note:
It is recomended to use the interrupter at the specified emitter current of about 8mA, as other operating currents
lead to a larger coupling factor variation. The tuning is done using the operating resistor on the detector side.
It is not recomended to use the interrupter in combination with shiny or mirror like surfaces. Changes in
temperatures and operating current are having a bigger influence on the radiation characteristic as it is the case
for standard emitters. This means a higher variance of the coupling factor. For diffuse surfaces the mentioned
influence is low, and can be neglected for most of the applications.
If
RL
OUT
VR
GND



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com