Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LBA6SG Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LBA6SG
Description  Hyper SIDELED짰 long life Enhanced optical Power LED (ThinGaN짰) Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LBA6SG Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LBA6SG Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LBA6SG Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LBA6SG Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LBA6SG Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LBA6SG Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LBA6SG Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LBA6SG Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LBA6SG Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LBA6SG Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 16 page
background image
LB A6SG, LT A6SG
Hyper SIDELED
® long life
Enhanced optical Power LED (ThinGaN
®)
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Vorläufige Daten / Preliminary Data
2007-10-19
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: weißes SMT Gehäuse, farbloser
klarer Silikon-Verguss
• Besonderheit des Bauteils: mehr Licht durch
erhöhten optischen Wirkungsgrad; extrem brei-
te Abstrahlcharakteristik; ideal für Hinterleuch-
tungen und Einkopplungen in Lichtleiter
• Wellenlänge: 470 nm (blau),
528 nm (true green)
• Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
• Technologie: ThinGaN
®
• optischer Wirkungsgrad: 14 lm/W (blau),
36 lm/W (true green)
• Gruppierungsparameter: Lichtstärke,
Wellenlänge
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: IR Reflow Löten und
Wellenlöten (TTW)
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 12-mm Gurt mit 2000/Rolle,
ø330 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-D
Anwendungen
• Einkopplung in Lichtleiter
• Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Tasten,
Displays, Werbebeleuchtung)
• Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen,
Fluchtwege, u.ä.)
• Signal- und Symbolleuchten
Features
• package: white SMT package, colorless clear
silicone resin
• feature of the device: more light due to higher
optical efficiency; extremely wide viewing
angle; ideal for backlighting and coupling in
light guides
• wavelength: 470 nm (blue),
528 nm (true green)
• viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
• technology: ThinGaN
®
• optical efficiency: 14 lm/W (blue),
36 lm/W (true green)
• grouping parameter: luminous intensity,
wavelength
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: IR reflow soldering and
TTW soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 12 mm tape with 2000/reel, ø330 mm
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-D
Applications
• coupling into light guides
• backlighting (LCD, switches, keys, displays,
illuminated advertising)
• marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
• signal and symbol luminaire


Similar Part No. - LBA6SG

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LBA6SG-T1U2-35 OSRAM-LBA6SG-T1U2-35 Datasheet
551Kb / 21P
Coupling into light guides
LBA6SG OSRAM-LBA6SG_15 Datasheet
551Kb / 21P
Coupling into light guides
More results

Similar Description - LBA6SG

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LWQ183 OSRAM-LWQ183 Datasheet
559Kb / 16P
Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LBL29G OSRAM-LBL29G Datasheet
234Kb / 15P
SmartLED짰 0603 Enhanced Optical Power LED (ThinGaN짰) Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LPL296 OSRAM-LPL296 Datasheet
496Kb / 14P
SmartLED짰 Hyper-Bright LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LWA6SG OSRAM-LWA6SG Datasheet
589Kb / 17P
Hyper SIDELED짰 long life Enhanced optical Power LED (ThinGaN짰)
LWV18C OSRAM-LWV18C Datasheet
582Kb / 15P
FIREFLY짰 White Hyper-Bright LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LWY8SG OSRAM-LWY8SG Datasheet
599Kb / 17P
Micro SIDELED짰 long life Enhanced optical Power LED
Q65110A1900 OSRAM-Q65110A1900 Datasheet
366Kb / 15P
Hyper-Bright LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LOR976-PS-1 OSRAM-LOR976-PS-1 Datasheet
406Kb / 14P
Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LYR976-Z OSRAM-LYR976-Z Datasheet
487Kb / 14P
Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
logo
ams AG
LSYT67B AMSCO-LSYT67B Datasheet
428Kb / 15P
Enhanced Optical Power LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
2012-11-14
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com