Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LWV28G-R2T1-3K6L-1 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LWV28G-R2T1-3K6L-1
Description  FIREFLY짰 White Hyper-Bright LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LWV28G-R2T1-3K6L-1 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LWV28G-R2T1-3K6L-1 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LWV28G-R2T1-3K6L-1 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LWV28G-R2T1-3K6L-1 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LWV28G-R2T1-3K6L-1 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LWV28G-R2T1-3K6L-1 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LWV28G-R2T1-3K6L-1 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LWV28G-R2T1-3K6L-1 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LWV28G-R2T1-3K6L-1 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LWV28G-R2T1-3K6L-1 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 16 page
background image
LW V28G
FIREFLY
®
White Hyper-Bright LED
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Vorläufige Daten / Preliminary Data
2007-10-19
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: SMT Gehäuse, farbiger diffuser
Verguss
• Besonderheit des Bauteils: kompakte
Bauform mit seitlicher Abstahlrichtung
1,6 x 1,2 x 0,6 mm (LxBxH)
• Farbort: x = 0,30, y = 0,28 nach
CIE 1931 (weiß)
• typische Farbtemperatur: 8200 K
• Farbwiedergabeindex: 80
• Abstrahlwinkel: horizontal 130°, vertikal 180°
• Technologie: ThinGaN
®
• optischer Wirkungsgrad: 30 lm/W
• Gruppierungsparameter: Lichtstärke,
Farbort, Durchlassspannung
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: IR Reflow Löten
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 8-mm Gurt mit 5.000/Rolle,
ø180 mm
• ESD-Festigkeit: ESD empfindliches Bauteil
Anwendungen
• flache Hinterleuchtung (LCD, Mobile Phone,
Schalter, Display)
• Spielsachen
• Signal- und Symbolleuchten
• Markierungsbeleuchtung (Stufen, Fluchtwege
u. ä.)
Features
• package: SMT package, colored diffused resin
• feature of the device: compact package; side
emitting LED; 1.6 x 1.2 x 0.6 mm (LxWxH)
• color coordinates: x = 0.30, y = 0.28 acc. to
CIE 1931 (white)
• typ. color temperature: 8200 K
• color reproduction index: 80
• viewing angle: horizontal 130°, vertical 180°
• technology: ThinGaN
®
• optical efficiency: 30 lm/W
• grouping parameter: luminous intensity,
color coordinates, forward voltage
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: IR reflow soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 8 mm tape with 5.000/reel, ø180 mm
• ESD-withstand voltage: ESD sensitive device
Applications
• flat backlighting (LCD, cellular phones,
switches, displays)
•toys
• signal and symbol luminary
• marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)


Similar Part No. - LWV28G-R2T1-3K6L-1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LWV283 OSRAM-LWV283 Datasheet
521Kb / 15P
White Hyper-Bright LED Vorlaufige Daten / Preliminary Data
LWV283-CA-5K6L-1 OSRAM-LWV283-CA-5K6L-1 Datasheet
521Kb / 15P
White Hyper-Bright LED Vorlaufige Daten / Preliminary Data
More results

Similar Description - LWV28G-R2T1-3K6L-1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LWQ183 OSRAM-LWQ183 Datasheet
559Kb / 16P
Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LPL296 OSRAM-LPL296 Datasheet
496Kb / 14P
SmartLED짰 Hyper-Bright LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LSL296 OSRAM-LSL296 Datasheet
246Kb / 15P
SmartLED짰 0603 Hyper-Bright LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LWL283 OSRAM-LWL283 Datasheet
628Kb / 15P
SmartLED짰 0603 White Hyper-Bright LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LWV18C OSRAM-LWV18C Datasheet
582Kb / 15P
FIREFLY짰 White Hyper-Bright LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LGA67K OSRAM-LGA67K Datasheet
236Kb / 15P
Hyper SIDELED Hyper-Bright Low Current LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Q65110A1900 OSRAM-Q65110A1900 Datasheet
366Kb / 15P
Hyper-Bright LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LOR976-PS-1 OSRAM-LOR976-PS-1 Datasheet
406Kb / 14P
Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LYR976-Z OSRAM-LYR976-Z Datasheet
487Kb / 14P
Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Q65110A2290 OSRAM-Q65110A2290 Datasheet
349Kb / 15P
Hyper-Bright Low Current LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com