Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SFH5110 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # SFH5110
Description  IR-Empfanger fur Fernbedienungen IR-Receiver for Remote Control Systems Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH5110 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  SFH5110 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH5110 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH5110 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH5110 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH5110 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH5110 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH5110 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH5110 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH SFH5110 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 9 page
background image
SFH 5110
IR-Empfänger für Fernbedienungen
IR-Receiver for Remote Control Systems
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
2007-11-12
1
Beschreibung
SFH 5110 ist ein Infrarot-Empfänger für die Erken-
nung von Signalen aus Infrarot-Fernbedienungs-
systemen und bestehen aus Fotodiode, Vorver-
stärker,
automatischer
Verstärkungsregelung,
Bandpaß-Filter und Demodulator. Das Gehäuse
ist zur Unterdrückung des Tageslichteinflusses
schwarz eingefärbt.
Wesentliche Merkmale
• IC mit monolithisch integrierter Fotodiode
(Ein-Chip Lösung)
• Speziell geeignet für Anwendungen von
940 nm
• Hohe Empfindlichkeit
• Verschiedene Trägerfrequenzen erhältlich
• TTL und CMOS kompatibel
• Ausgang: aktiv „Low“
Anwendungen
• Empfänger in Fernbedienungen für TV,
Videorecorder, HiFi, Satellitenempfänger und
CD-Spieler
• Um hohe Sicherheit bei der Datenübertragung
zu erreichen, sind fehlerkorrigierende Codes
einzusetzten
Description
SFH 5110 is a IR receiver to detect light from
infrared remote control systems. The IC includes
photodiode, preamplifier, automatic gain control,
bandpass and demodulator. The black-colored
package is designed as daylight-cutoff filter.
Features
• IC with monolithic integrated photodiode (single
chip solution)
• Especially suitable for applications of 940 nm
• High sensitivity
• Various carrier frequencies available
• TTL and CMOS compatibility
• Output: active Low
Applications
• Remote control module for TV sets, VCRs, hi-fi
audio receivers, SAT receivers and compact
disk players
• For safe data transmission error tolerant codes
have to be used


Similar Part No. - SFH5110

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
SFH5110 INFINEON-SFH5110 Datasheet
48Kb / 7P
IR-Receiver for Remote Control Systems
2000-01-01
SFH5110-30 INFINEON-SFH5110-30 Datasheet
48Kb / 7P
IR-Receiver for Remote Control Systems
2000-01-01
logo
List of Unclassifed Man...
SFH5110-30 ETC-SFH5110-30 Datasheet
64Kb / 7P
IR-Receiver for Remote Control Systems
logo
Infineon Technologies A...
SFH5110-33 INFINEON-SFH5110-33 Datasheet
48Kb / 7P
IR-Receiver for Remote Control Systems
2000-01-01
logo
List of Unclassifed Man...
SFH5110-33 ETC-SFH5110-33 Datasheet
64Kb / 7P
IR-Receiver for Remote Control Systems
More results

Similar Description - SFH5110

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Vishay Siliconix
TSOP1330SB1 VISHAY-TSOP1330SB1 Datasheet
233Kb / 7P
IR Receiver Modules for Remote Control Systems
15-Oct-2002
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH507 SIEMENS-SFH507 Datasheet
40Kb / 6P
IR-Empfanger fur Fernbedienungen fur kurze Burst IR-Receiver for Remote Control Systems for Short Burst
logo
Infineon Technologies A...
SFH5110 INFINEON-SFH5110 Datasheet
48Kb / 7P
IR-Receiver for Remote Control Systems
2000-01-01
logo
Vishay Siliconix
TSOP4830ON1 VISHAY-TSOP4830ON1 Datasheet
405Kb / 7P
IR Receiver Modules for Remote Control Systems
15-Oct-2002
logo
List of Unclassifed Man...
SHF5110 ETC-SHF5110 Datasheet
64Kb / 7P
IR-Receiver for Remote Control Systems
logo
Vishay Siliconix
TSOP21 VISHAY-TSOP21 Datasheet
238Kb / 8P
IR Receiver Modules for Remote Control Systems
31-Jan-05
logo
OSRAM GmbH
SFH5410 OSRAM-SFH5410 Datasheet
75Kb / 8P
IR-Empfanger fur Fernbedienungen
logo
Vishay Siliconix
TSOP31130 VISHAY-TSOP31130 Datasheet
164Kb / 8P
IR Receiver Modules for Remote Control Systems
26-Sep-08
TSOP31230 VISHAY-TSOP31230 Datasheet
160Kb / 8P
IR Receiver Modules for Remote Control Systems
19-Aug-08
TSOP6130 VISHAY-TSOP6130 Datasheet
414Kb / 13P
IR Receiver Modules for Remote Control Systems
10-Jun-08
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com