Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

78357-32 Datasheet(PDF) 2 Page - REMA Lipprandt GmbH & Co. KG

Part # 78357-32
Description  REMA Connectors with flat Contacts
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  REMA [REMA Lipprandt GmbH & Co. KG]
Direct Link  https://www.remagroup.com/
Logo REMA - REMA Lipprandt GmbH & Co. KG

78357-32 Datasheet(HTML) 2 Page - REMA Lipprandt GmbH & Co. KG

  78357-32 Datasheet HTML 1Page - REMA Lipprandt GmbH & Co. KG 78357-32 Datasheet HTML 2Page - REMA Lipprandt GmbH & Co. KG 78357-32 Datasheet HTML 3Page - REMA Lipprandt GmbH & Co. KG 78357-32 Datasheet HTML 4Page - REMA Lipprandt GmbH & Co. KG 78357-32 Datasheet HTML 5Page - REMA Lipprandt GmbH & Co. KG 78357-32 Datasheet HTML 6Page - REMA Lipprandt GmbH & Co. KG 78357-32 Datasheet HTML 7Page - REMA Lipprandt GmbH & Co. KG 78357-32 Datasheet HTML 8Page - REMA Lipprandt GmbH & Co. KG 78357-32 Datasheet HTML 9Page - REMA Lipprandt GmbH & Co. KG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 9 page
background image
Optische und technische Änderungen vorbehalten
We reserve the right to carry out optical and technical changes
Telefon/Telephone ++49/228/38 20 4-0
Telecopy/Telefax ++49/228/38 20 445
e-mail: sales@rema-bonn.de
REMA Lipprandt GmbH & Co. KG
Homepage: http://www.rema-bonn.de
REMA
Geräte-Steckvorrichtung EN 1175-1, DIN 43589, 150 V, 160 A
Twin plug and socket connectors EN 1175-1, DIN 43589, 150 V, 160 A
2
SR
Dose = Stecker
socket = plug
SR Gerätesteckvorrichtung 175 A, 600 V
SR Connector 175 A, 600 V
Farbe
Color1)
SR 175
78230-00
78229-00
78234-00
78220-01
78224-01
-
-
78231-00
78229-01
78235-00
78220-02
78224-02
-
-
78232-00
78228-00
78236-00
78220-00
78224-00
-
-
SR-Type 2-polig, komplett mit Gehäuse und 2 Kontakten
SR-Connector 2-Pole complete with housing and 2 contacts
AWG 4 = 21,5mm2
AWG 1/0 = 53,5mm2
AWG 2 = 33,6mm2
gelb
yellow
orange
orange
rot
red
grau
grey
blau
blue
grün
green
schwarz
black
Passende Preßeinsätze siehe Seite xx
Corresponding crimp die sets see on page xx
Kat.-Nr. Cat.-No.
Kat.-Nr. Cat.-No.
78007-00
78006-00
78008-00
78004-00
78005-00
-
-
Leergehäuse
ohne Kontakte
Housings
without contacts
AWG 4 = 21,5mm2
AWG 1/0 = 53,5mm2
AWG 2 = 33,6mm2
Kat.-Nr. Cat.-No.
Kontakte
Contacts
78268-00
78270-01
78270-00
SR Gerätesteckvorrichtung 50 A, 600 V
SR Connector 50 A, 600 V
Farbe
Color1)
SR 50
-
-
78176-00
78180-01
-
-
78181-04
-
-
78176-01
78180-02
-
-
78181-05
-
-
78184-00
78180-00
-
-
78181-00
SR-Type 2-polig, komplett mit Gehäuse und 2 Kontakten
SR-Connector 2-Pole complete with housing and 2 contacts
AWG 10/12 = 3,5mm2
AWG 6 = 13,3mm2
AWG 8 = 8,0mm2
gelb
yellow
orange
orange
rot
red
grau
grey
blau
blue
grün
green
schwarz
black
Passende Preßeinsätze siehe Seite xx
Corresponding crimp die sets see on page xx
Kat.-Nr. Cat.-No.
Kat.-Nr. Cat.-No.
-
-
78002-00
78001-00
-
-
78003-00
Leergehäuse
ohne Kontakte
Housings
without contacts
AWG 10/12 = 3,5mm2
AWG 6 = 13,3mm2
AWG 8 = 8,0mm2
Kat.-Nr. Cat.-No.
Kontakte
Contacts
78265-05
78265-10
78265-00
SR Gerätesteckvorrichtung 350 A, 600 V
SR Connector 350 A, 600 V
Farbe
Color1)
SR 350
78311-00
-
78307-00
78299-00
78303-00
78316-01
-
78312-00
-
78308-00
78300-00
78304-00
78316-00
-
78313-00
-
78309-00
78301-00
78304-01
78317-00
-
SR-Type 2-polig, komplett mit Gehäuse und 2 Kontakten
SR-Connector 2-Pole complete with housing and 2 contacts
AWG 1/0 = 53,50mm2
AWG 3/0 = 95mm2
AWG 2/0 = 67,43mm2
gelb
yellow
orange
orange
rot
red
grau
grey
blau
blue
grün
green
schwarz
black
Passende Preßeinsätze siehe Seite 48
Corresponding crimp die sets see on page 48
Kat.-Nr. Cat.-No.
Kat.-Nr. Cat.-No.
78137-00
-
78138-00
78135-00
78136-00
78139-00
-
Leergehäuse
ohne Kontakte
Housings
without contacts
AWG 1/0 = 53,50mm2
AWG 3/0 = 95mm2
AWG 2/0 = 67,43mm2
Kat.-Nr. Cat.-No.
Kontakte
Contacts
78273-00
78275-00
78275-05
Dose = Stecker
socket = plug
Dose = Stecker
socket = plug
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com