Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

AWG 12 Datasheet(PDF) 4 Page - REMA Lipprandt GmbH & Co. KG

Part # AWG 12
Description  REMA Connectors with flat Contacts
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  REMA [REMA Lipprandt GmbH & Co. KG]
Direct Link  https://www.remagroup.com/
Logo REMA - REMA Lipprandt GmbH & Co. KG

AWG 12 Datasheet(HTML) 4 Page - REMA Lipprandt GmbH & Co. KG

  AWG 12 Datasheet HTML 1Page - REMA Lipprandt GmbH & Co. KG AWG 12 Datasheet HTML 2Page - REMA Lipprandt GmbH & Co. KG AWG 12 Datasheet HTML 3Page - REMA Lipprandt GmbH & Co. KG AWG 12 Datasheet HTML 4Page - REMA Lipprandt GmbH & Co. KG AWG 12 Datasheet HTML 5Page - REMA Lipprandt GmbH & Co. KG AWG 12 Datasheet HTML 6Page - REMA Lipprandt GmbH & Co. KG AWG 12 Datasheet HTML 7Page - REMA Lipprandt GmbH & Co. KG AWG 12 Datasheet HTML 8Page - REMA Lipprandt GmbH & Co. KG AWG 12 Datasheet HTML 9Page - REMA Lipprandt GmbH & Co. KG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
Optische und technische Änderungen vorbehalten
We reserve the right to carry out optical and technical changes
Telefon/Telephone ++49/228/38 20 4-0
Telecopy/Telefax ++49/228/38 20 445
e-mail: sales@rema-bonn.de
REMA Lipprandt GmbH & Co. KG
Homepage: http://www.rema-bonn.de
REMA
Geräte-Steckvorrichtung mit Flachkontakten nach Euro-Norm EN 1175-1, 150 V, SRE 160
Connectors with flat contacts in accordance to Euro-Standard EN 1175-1, 150 V, SRE 160
4
SRE 160
Geräte-Steckvorrichtung SRE 160 ohne Pilotkontakte
Connector SRE 160 without auxiliary contacts
ohne Pilotkontakte
without auxiliary contacts
gelb
yellow
orange
orange
rot
red
grau
grey
blau
blue
grün
green
schwarz
black
Farbe1)
Colour1)
mit langer Hülse,
ohne Pilotkontakte
with long contact,
without auxiliary contacts
78033-00
78031-00
78035-00
78027-00
78029-00
78037-00
78039-00
25 mm2
35 mm2
78066-00
78061-00
78071-00
78051-00
78056-00
78081-00
78082-00
50 mm2
78034-00
78032-00
78036-00
78028-00
78030-00
78038-00
78040-00
AWG 1/0
m 53,5 mm2
78065-00
78060-00
78070-00
78050-00
78055-00
78080-00
78082-05
1)
Empfohlene Zuordnung der Farben zu den Betriebsspannungen
1)
Recommended Colour – voltage coding
1)
12 V
18 V
24 V
36 V
48 V
72 V
80 V
Geräte-Steckvorrichtung SRE 160 mit Pilotkontakten
Connector SRE 160 with auxiliary contacts
Einstecktiefe für Kontakte nach DIN = 20 mm
Einstecktiefe für Kontakte nach AWG = 26,5 mm
Passende WMS Presseinsätze Seite xx und xx
plug in length for contacts according DIN = 20 mm
plug in length for contacts according AWG = 26,5 mm
corresponding WMS crimp dies see page xx and xx
Dose = Stecker
socket = plug
Dose = Stecker
socket = plug
Ersatzteile und Zubehör SRE
Parts and accessories SRE
Reduzierhülsen: siehe Seite 34 Reducing bushings: see page 34
Kat.-Nr. Cat.-No.
mit Pilotkontakten
with auxiliary contacts
gelb
yellow
orange
orange
rot
red
grau
grey
blau
blue
grün
green
schwarz
black
Farbe1)
Colour1)
mit langer Hülse,
mit Pilotkontakten
with long contact,
with auxiliary contacts
78047-00
78045-00
78097-00
78041-00
78043-00
78098-00
78099-00
25 mm2
35 mm2
78069-00
78064-00
78074-00
78054-00
78059-00
78075-00
78076-00
50 mm2
78048-00
78046-00
78106-00
78042-00
78044-00
78109-00
78111-00
AWG 1/0
m 53,5 mm2
78068-00
78063-00
78073-00
78053-00
78058-00
78104-00
78076-05
1)
12 V
18 V
24 V
36 V
48 V
72 V
80 V
Kat.-Nr. Cat.-No.
V
78072-00
25 mm2
78077-00
Kat.-Nr. Cat.-No.
78000-00
SRE 160
SRE 320
78282-00
78078-00
78298-00
78291-00
78297-00
78290-00
78079-00
Kat.-Nr. Cat.-No.
78292-05
–
35 mm2
78283-00
50 mm2
78281-00
50 mm2
77951-00
70 mm2
78285-00
95 mm2
78287-00
Kodierstift gelb
SRX
Coding pin yellow
SRX
Hilfskontaktset
SRX
Auxiliary contact kit
SRX
Stift Set
Male kit
SRX
Zugentlastung
SR/SRX
Cable clamp
SR/SRX
rot
red
SR/SRX
grau grey
SR/SRX
Hauptkontakte
Main contact kit
Griff Handle
Hülse Set Female kit SRX
grau, gerade Ausführung
grey, flat edition



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com