Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

AWG 1/0 Datasheet(PDF) 3 Page - REMA Lipprandt GmbH & Co. KG

Part # AWG 1/0
Description  REMA Connectors with flat Contacts
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  REMA [REMA Lipprandt GmbH & Co. KG]
Direct Link  https://www.remagroup.com/
Logo REMA - REMA Lipprandt GmbH & Co. KG

AWG 1/0 Datasheet(HTML) 3 Page - REMA Lipprandt GmbH & Co. KG

  AWG 1/0 Datasheet HTML 1Page - REMA Lipprandt GmbH & Co. KG AWG 1/0 Datasheet HTML 2Page - REMA Lipprandt GmbH & Co. KG AWG 1/0 Datasheet HTML 3Page - REMA Lipprandt GmbH & Co. KG AWG 1/0 Datasheet HTML 4Page - REMA Lipprandt GmbH & Co. KG AWG 1/0 Datasheet HTML 5Page - REMA Lipprandt GmbH & Co. KG AWG 1/0 Datasheet HTML 6Page - REMA Lipprandt GmbH & Co. KG AWG 1/0 Datasheet HTML 7Page - REMA Lipprandt GmbH & Co. KG AWG 1/0 Datasheet HTML 8Page - REMA Lipprandt GmbH & Co. KG AWG 1/0 Datasheet HTML 9Page - REMA Lipprandt GmbH & Co. KG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
Optische und technische Änderungen vorbehalten
We reserve the right to carry out optical and technical changes
Telefon/Telephone ++49/228/38 20 4-0
Telecopy/Telefax ++49/228/38 20 445
e-mail: sales@rema-bonn.de
REMA Lipprandt GmbH & Co. KG
Homepage: http://www.rema-bonn.de
REMA
Geräte-Steckvorrichtungen mit Flachkontakten 600 V, SRX 175, SRX 350
Connectors with Flat Contacts 600 V, SRX 175, SRX 350
3
SRX
Farbe
Colour1)
ohne Pilotkontakte
mit Pilotkontakten
78065-00
78060-00
78070-00
78050-00
78055-00
78080-00
78068-00
78063-00
78073-00
78053-00
78058-00
78104-00
AWG 1/0 = 53,50mm2 mit SRE 160 Gehäuse
AWG 1/0 = 53,50mm2 with housing SRE 160
without auxiliary contacts
with auxiliary contacts
gelb
yellow
12V
orange
orange 18V
rot
red
24V
grau
grey
36V
blau
blue
48V
grün
green
72V
1)
Empfohlene Zuordnung der Farben zu den Betriebsspannungen Recommended colour - voltage coding
SRX 175 Gerätesteckvorrichtung
Die SRX 175 Gehäuse wurden ersetzt durch die SRE 160 Gehäuse mit besseren
Materialeigenschaften ohne Beeinträchtigung der Steckkompatibilität.
SRX 175 = SRE 160 mit langer Hülse.
SRX 175 Connector
The SRX 175 housings have been replaced by the SRE 160 housings
made from superior material without affecting the compatibility.
SRX 175 = SRE 160 with long sleeve.
Kat.-Nr. Cat.-No.
Farbe
Colour1)
ohne Pilotkontakte
mit Pilotkontakten
78125-00
78130-00
78110-00
78100-00
78105-00
78115-00
78120-00
78128-00
78133-00
78113-00
78103-00
78108-00
78118-00
78123-00
AWG 2/0 = 67,43mm2
AWG 2/0 = 67,43mm2
without Auxiliary contacts
with Auxiliary contacts
gelb
yellow
12V
orange
orange 18V
rot
red
24V
grau
grey
36V
blau
blue
48V
grün
green
72V
schwarz
black
72V
1)
Empfohlene Zuordnung der Farben zu den Betriebsspannungen Recommended colour - voltage coding
SRX 350 Gerätesteckvorrichtung
SRX 350 Connector
Kat.-Nr. Cat.-No.
Kodierstift gelb
SRX
Coding pin yellow
SRX
78072-00
Hilfskontaktset
SRX
Auxiliary contact kit
SRX
Stift Set
Male kit
SRX
AWG 1/0 = 53,50 mm2
78077-00
Kat.-Nr. Cat.-No.
Zugentlastung
SR/SRX
Cable clamp
SR/SRX
rot
red
SR/SRX
78000-00
SRX 175
SRX 350
grau grey
SR/SRX
Hauptkontakte
Main contact kit
Griff Handle
AWG 2/0 = 67,43 mm2
78280-00
78285-05
78078-00
78298-00
78291-00
78297-00
78290-00
Hülse Set Female kit SRX
78079-00
Zubehör/Ersatzteile
Parts and accessories
Kat.-Nr. Cat.-No.
grau, gerade Ausführung
grey, flat edition
78292-05
Dose = Stecker
socket = plug
Dose = Stecker
socket = plug
–
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com