Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

XPD636 Datasheet(PDF) 11 Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

Part # XPD636
Description  USB Type-C PD and Type-A dual-port controller
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SUPERCHIP [SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.]
Direct Link  https://www.superchip.cn
Logo SUPERCHIP - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

XPD636 Datasheet(HTML) 11 Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

Back Button XPD636 Datasheet HTML 6Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD636 Datasheet HTML 7Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD636 Datasheet HTML 8Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD636 Datasheet HTML 9Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD636 Datasheet HTML 10Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD636 Datasheet HTML 11Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD636 Datasheet HTML 12Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD636 Datasheet HTML 13Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD636 Datasheet HTML 14Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 14 page
background image
深圳市富满电子集团股份有限公司
SHEN ZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD.
XPD740
USB Type-C PD 和 Type-A 双口控制器
Version 1.4
第
11页 共 14页
Copyright©2020, 云矽半导体
8.6 USB Type-C 和 Type-A 双口应用
XPD740 只需要外围简单连接少量元器件,便可以实现 USB Type-C 和 Type-A 双口应
用,具体应用电路参考第
9 节。下图单独给出 USB Type-A 口的应用示意图,便于理解
Type-A 口的工作原理。Type-A 口 VBUSA 电源通路上需要 PMOS 作为开关,数据线 DM2、
DP2 用于协议通信,GND 通路上连接一个电流检测电阻 RS。
当
Type-C 和 Type-A 只有其中一个端口接入设备(包括充电线缆)时,Type-C 或 Type-A
端口都可以实现独立的快充功能。
当
Type-C 和 Type-A 都接入设备时,XPD740 会将输出电压降至 5V 给设备供电。特
别的,当
Type-A 口一直连接苹果充电线但未接入苹果手机时,Type-C 口仍然有快充功
能。作为充电器应用时,充电线会经常与充电器连接在一起。
XPD740 完美解决了 Type-A
和
Type-C 口连接充电线应用时的快充难题。
当
Type-A 口设备充电电流低于充饱关断电流阈值时,VBUSA 断开供电。XPD740 具
有
10mA 以内的充饱关断电流阈值,从而可以支持智能穿戴等小电流设备充电。
8.7 可靠性
由于
CC1/CC2/DP/DM 引脚直接连接到 USB 端口,使用过程中容易和电源短路对芯
片造成损坏,
XPD740 为了增强产品安全可靠性,对 CC1/CC2/DP/DM 引脚的耐压值特别
提高到
25V 以上。
XPD740 具有完备的 OVP/OCP/UVP 保护功能。OVP/OCP/UVP 保护阈值会根据设备选
择的电压进行调整,最大限度保护设备安全。
XPD740 内置 VPWR 和 VBUS 能量泄放通路,在特定情况下会开启并分别泄放 VPWR
和
VBUS 电源能量。
XPD740 的芯片结温到达 145℃后会关闭输出,降到 125℃后解除保护重新开始工作。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com