Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

MN130S Datasheet(PDF) 4 Page - Sanken electric

Part # MN130S
Description  silicon power transistor
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANKEN [Sanken electric]
Direct Link  http://www.sanken-ele.co.jp/en
Logo SANKEN - Sanken electric

MN130S Datasheet(HTML) 4 Page - Sanken electric

  MN130S Datasheet HTML 1Page - Sanken electric MN130S Datasheet HTML 2Page - Sanken electric MN130S Datasheet HTML 3Page - Sanken electric MN130S Datasheet HTML 4Page - Sanken electric MN130S Datasheet HTML 5Page - Sanken electric MN130S Datasheet HTML 6Page - Sanken electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
MN130S
050812
SSE-23638
4/6
61426-01
SANKEN ELECTRIC CO., LTD.
6. 使用上の注意
CAUTION/ WARNING
△
!使用上の注意
CAUTION/ WARNING
保管環境、特性検査上の取り扱い方法によっては信頼度を損なう要因となりますので、注意
事項に留意されますようお願いいたします。
Since reliability can be affected adversely by improper storage environment and handling methods
during Characteristic tests, please observe the following cautions.
(1) 保管上の注意事項
Cautions for Storage
● 保管環境は、常温(5∼35℃)、常湿(40∼75%)中が望ましく、高温多湿や温湿度変化の大きな
場所を避けてください。
Ensure that storage conditions comply with the standard temperature (5 to 35℃) and the standard relative
humidity (around 40 to 75%) and avoid storage locations that experience extreme changes in temperature
or humidity.
● 腐食性ガス等の有毒ガスが発生しない塵埃の少ない場所で直射日光を避けて下さい。
Avoid locations where dust or harmful gases are present and avoid direct sunlight.
● 長期保管したものは、使用前に半田付け性やリードの錆等について再点検して下さい。
Reinspect for rust leads and solderbility that have been stored for a long time.
(2) 特性検査、取り扱い上の注意事項
Cautions for characteristic Tests and Handling
● 受入検査等で特性検査を行う場合は、測定器からのサージ電圧の印加、端子間ショートや誤接続
等に十分ご注意ください。また定格以上の測定は避けてください。
When characteristic tests are carried out during inspection testing and other standard tests periods, protect
the Power Transistors from surge of power from the testing device, shorts between the Power Transistors
and the heatsink.
(3) シリコーングリースについて
Silicone Grease
● 放熱板を取り付けてご使用になる場合は、パワートランジスタと放熱板の間の熱抵抗を小さくす
るために、パワートランジスタの裏面および絶縁板の両面にシリコーングリースを薄く均一に
塗布してください。シリコーングリースの種類によってはオイル成分が製品内部に浸透し、製
品の寿命を著しく低下させることがありますので、シリコーングリースの選定には十分な確認
を行ってください。
When using a heatsink, please coat the back surface of the Power Transistors and both surfaces of the
insulating plate with a thin layer of silicone grease to improve heat transfer between the Power
Transistors and the heatsink. There are types of silicone grease of which oil ingredients may permeate the
inside of products. Since there is a possibility that it may shorten the lifetime of the products, please pay
sufficient attention to the choice of the silicone grease.
推奨シリコーングリース
Recommended Silicone grease
● G746
(信越化学工業(株) Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.)
● YG6260
(東芝シリコーン(株) Toshiba Silicone Co., Ltd.)
● SC102
(東レ・ダウコーニング・シリコーン(株) Dow Corning Toray Silicone Co., Ltd.)



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com