Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

VNHD7012AY Datasheet(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

Part # VNHD7012AY
Description  H-bridge motor driver for automotive DC motor driving
PDF  43 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

VNHD7012AY Datasheet(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  VNHD7012AY Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics VNHD7012AY Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics VNHD7012AY Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics VNHD7012AY Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics VNHD7012AY Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics VNHD7012AY Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics VNHD7012AY Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics VNHD7012AY Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics VNHD7012AY Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 43 page
background image
List of tables
VNHD7012AY
4/43
DS11484 Rev 5
List of tables
Table 1.
Block description. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Table 2.
Pin definitions and functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Table 3.
Suggested connection for unused and not connected pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Table 4.
Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Table 5.
Thermal data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Table 6.
Power section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Table 7.
Logic inputs (INA, INB) (Vcc = 7 V up to 28 V; -40 °C < Tj < 150 °C) . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Table 8.
HSD switching (VCC = 13 V; RLOAD = 1.6 Ω) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Table 9.
Gate driver for external MOS parameters (VCC = 13 V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Table 10.
Protections and diagnostics (7 V < VCC < 18 V; -40 °C < Tj < 150 °C). . . . . . . . . . . . . . . . 13
Table 11.
MultiSense (7 V < VCC < 18 V; -40 °C < Tj < 150 °C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Table 12.
Operative condition - truth table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Table 13.
On-state fault conditions - truth table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Table 14.
Off-state — truth table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Table 15.
IISO 7637-2 - electrical transient conduction along supply line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Table 16.
PCB properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Table 17.
Thermal parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Table 18.
PowerSSO-36 (exposed pad) package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Table 19.
Device summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Table 20.
Document revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com