Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

JC5312 Datasheet(PDF) 6 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # JC5312
Description  Low dropout low power LDO CMOS voltage regulator circuit
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

JC5312 Datasheet(HTML) 6 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button JC5312 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers JC5312 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers JC5312 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers JC5312 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers JC5312 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers JC5312 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers JC5312 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers JC5312 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers JC5312 Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 15 page
background image
第 6 页 共 15 页
JC53XX 系列(JC5338,输出电压+3.8V)
(除特殊注明以外:Ta=25℃)
项目
记号
条件
最小
值
典型
值
最大
值
单位
测定
电路
输出电压
VOUT
VIN= 4.8V,IOUT=50mA
3.724
3.8
3.876
V
1
输出电流*1
IOUT
VIN= 4.8V
500
mA
3
输入输出压差*2
Vdrop
IOUT=10 mA
IOUT=200mA
10
200
14
280
mV
1
输入稳定度
△VOUT1
△VIN·VOUT
4.8V≤VIN≤10V
IOUT=1mA
0.05
0.2
%/V
负载稳定度
△VOUT2
VIN=4.8V
1.0mA≤IOUT≤200mA
30
45
mV
输出电压温度系
数
△VOUT
△Ta·VOUT
VIN=4.8V,IOUT=10mA
-40℃≤Ta≤85℃
±50
±100
Ppm/
℃
消耗电流
ISS1
VIN=10V
无负载
1.2
2.5
uA
2
输入电压
VIN
--
10
V
输出短路电流
Ilim
Vout=0V
50
70
mA
JC53XX 系列(JC5344,输出电压+4.4V)
(除特殊注明以外:Ta=25℃)
项目
记号
条件
最小
值
典型
值
最大
值
单位
测定
电路
输出电压
VOUT
VIN= 5.4V,IOUT=50mA
4.312
4.4
4.488
V
1
输出电流*1
IOUT
VIN= 5.4V
500
mA
3
输入输出压差*2
Vdrop
IOUT=10 mA
IOUT=200mA
10
200
14
280
mV
1
输入稳定度
△VOUT1
△VIN·VOUT
5.4V≤VIN≤10V
IOUT=1mA
0.05
0.2
%/V
负载稳定度
△VOUT2
VIN=5.4V
1.0mA≤IOUT≤200mA
30
45
mV
输出电压温度系
数
△VOUT
△Ta·VOUT
VIN=5.4V,IOUT=10mA
-40℃≤Ta≤85℃
±50
±100
Ppm/
℃
消耗电流
ISS1
VIN=10V
无负载
1.2
2.5
uA
2
输入电压
VIN
--
10
V
输出短路电流
Ilim
Vout=0V
50
70
mA
JC53XX 系列(JC5350,输出电压+5.0V)
(除特殊注明以外:Ta=25℃)
项目
记号
条件
最小
值
典型
值
最大
值
单位
测定
电路
输出电压
VOUT
VIN= 6V,IOUT=50mA
4.900
5.0
5.100
V
1
输出电流*1
IOUT
VIN= 6V
500
mA
3
输入输出压差*2
Vdrop
IOUT=10 mA
IOUT=200 mA
10
200
14
280
mV
1
输入稳定度
△VOUT1
△VIN·VOUT
6V≤VIN≤10V
IOUT=1mA
0.05
0.2
%/V
负载稳定度
△VOUT2
VIN=6V
1.0mA≤IOUT≤200mA
30
45
mV
输出电压温度系
数
△VOUT
△Ta·VOUT
VIN=6V,IOUT=10mA
-40℃≤Ta≤85℃
±50
±100
Ppm/
℃
消耗电流
ISS1
VIN=10V
无负载
1.2
2.5
uA
2
输入电压
VIN
--
15
V
输出短路电流
Ilim
Vout=0V
50
70
mA
*⒈缓慢增加输出电流,当输出电压为等于 VOUT 的 98%时的输出电流值
*⒉Vdrop=VIN1-(VOUT(E)×0.98V)
VOUT(E):VIN=VOUT+2V,IOUT=1 mA 时的输出电压值
VIN1:缓慢下降输出电压,当输出电压降为 VOUT(E)的 98%时的输入电压



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com