Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

JC5318 Datasheet(PDF) 10 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # JC5318
Description  Low dropout low power LDO CMOS voltage regulator circuit
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

JC5318 Datasheet(HTML) 10 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button JC5318 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers JC5318 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers JC5318 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers JC5318 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers JC5318 Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers JC5318 Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers JC5318 Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers JC5318 Datasheet HTML 13Page - List of Unclassifed Manufacturers JC5318 Datasheet HTML 14Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 15 page
background image
第 10 页 共 15 页
输出电容器(CL)的选定
JC53XX 系列,为了使输出负载有变化的情况下也能稳定工作,在 IC 内部使用了
相位补偿电路和输出电容器的 ESR(Equivalent Series Resistance:等效串联电阻)来进
行相位补偿。因此,在 VOUT-VSS 之间一定请使用 2.2uF 以上的电容器(CL)。
为了使 JC53XX 系列能稳定工作,必须使用带有适当范围 ESR 的电容器。跟适当
范围(0.5~5Ω左右)相比 ESR 或大或小,都可能使输出不稳定并引起振荡。因此,推
荐使用钽电解电容器。
使用小 ESR 的陶瓷电容器或 OS 电容器的情况下,有必要增加代替 ESR 的电阻与
输出电容器串联。要增加的电阻值为 0.5~5Ω左右,因使用条件而不同故请在进行充
分的实测验证后再决定。通常,建议使用 1.0Ω左右的电阻。
铝电解电容器,因在低温时 ESR 可能增大并引起振荡。特请予以注意。在使用时
,请对包括温度特性等予以充分的实测验证。
■ 注意事项:
· VIN端子、VOUT端子以及GND的配线,为降低阻抗,充分注意接线方式。另外,请尽可能将输出电
容器接在VOUT.VSS端子的附近。
·线性稳压电源通常在低负载电流(1.0 mA以下)状态下使用时,输出电压有时会上升,请加以注意。
·本IC在IC内部使用了相位补偿电路和输出电容器的ESR来进行相位补偿。因此,在VOUT-VSS端子之
间一定要使用2.2 µF以上的电容器。建议使用钽电容器。
另外,为了使JC53XX系列能稳定工作,必须使用带有适当范围(0.5 ~ 5Ω)的ESR的电容器。跟这个
适当范围相比ESR或大或小,都可能使输出不稳定,引起振荡的可能。因此,在实际的使用条件下进
行充分的实测验证后再做出决定。
·在电源的阻抗偏高的情况下,当IC的输入端未接电容或所接电容值很小时,会发生振荡,请加以
注意。
·请注意输入输出电压、负载电流的使用条件,使IC内的功耗不超过封装的容许功耗。
·本IC虽内置防静电保护电路,但请不要对IC印加超过保护电路性能的过大静电。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com