Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

IP5508 Datasheet(PDF) 2 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5508
Description  integrated buck-boost driver
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5508 Datasheet(HTML) 2 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

  IP5508 Datasheet HTML 1Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5508 Datasheet HTML 2Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5508 Datasheet HTML 3Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5508 Datasheet HTML 4Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5508 Datasheet HTML 5Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5508 Datasheet HTML 6Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5508 Datasheet HTML 7Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5508 Datasheet HTML 8Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5508 Datasheet HTML 9Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 32 page
background image
IP5386
V1.01
Email: service@injoinic.com
2 / 32
Copyright © 2022, Injoinic Corp.
3 概述
IP5386 是一款集成 QC2.0/QC3.0/QC3+输出快充协议、AFC/FCP/SCP 输入输出快充协议、TYPE-C
PD2.0/TYPE-C PD3.0 输入输出协议、TYPE-C PD3.0 PPS 输出协议,兼容 BC1.2 Apple 手机、同步双向
升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理
SOC,为快充移动电源提供完整的电
源解决方案。
IP5386 可同时支持 USB-A x2, USB-C,Lightning 口四个 USB 口,单独使用任何一个 USB
口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,只支持
5V 输入输出。
得益于
IP5386 的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,只需一个电感实现双向升降压
功能,有效减小整体方案的尺寸,降低
BOM 成本。
IP5386 支持 2 节、3 节、4 节串联电池,同步开关升降压系统可提供最大 45W 的输入输出功率,轻载
时自动进入休眠状态。
IP5386 的同步开关充电系统,提供高达 8A 充电电流,内置芯片温度、电池温度和输入电压控制环路,
智能调节充电电流。
IP5386 内置 14bit ADC,精确测量电池电压和电流,通过积分电池端电流,可准确获取电池电量信息。
IP5386 支持 4 颗、2 颗、1 颗 LED 电量显示;支持 188 数码管电量显示;支持可选的电池 NTC 温度
检测。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com