Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HT8693SP Datasheet(PDF) 15 Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd.

Part # HT8693SP
Description  10W Anti-Clipping Mono Class D Audio Amplifier
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HEROIC [Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.heroic.com.cn/en/index.asp
Logo HEROIC - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd.

HT8693SP Datasheet(HTML) 15 Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd.

Back Button HT8693SP Datasheet HTML 10Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd. HT8693SP Datasheet HTML 11Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd. HT8693SP Datasheet HTML 12Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd. HT8693SP Datasheet HTML 13Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd. HT8693SP Datasheet HTML 14Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd. HT8693SP Datasheet HTML 15Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd. HT8693SP Datasheet HTML 16Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd. HT8693SP Datasheet HTML 17Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd. HT8693SP Datasheet HTML 18Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 18 page
background image
HT8693
单声道音频功放
版权所有
©2016, 嘉兴禾润电子科技有限公司
-15-
08/2016 – V1.02
 CTRL模式设置
Class D 模式下,在 CTRL 端输入不同电压值,能实现 4 种工作模式,即防削顶模式 1(ACF-1),防削
顶模式
2(ACF-2),防削顶功能关闭模式(ACF-Off)和芯片关断模式(SD),详见下表。
表格
1 CTRL 引脚不同模式设置的输入电压
参数名
符号
最小值
典型值
最大值
单位
ACF-Off 模式的设置阈值电压
VMOD1
0.75VDD
VDD
V
ACF-1 模式的设置阈值电压
VMOD2
0.45VDD
0.70VDD
V
ACF-2 模式的设置阈值电压
VMOD3
0.10VDD
0.40VDD
V
SD
模式的设置阈值电压
VMOD4
VSS
0.06VDD
V
在配置
CTRL 端外部电压时,需要注意的是,其内部有一个 120Kohm 下拉电阻,如下图示。在 AB 类模
式下,防破音功能无效,无此下拉电阻。
CTRL
HT8693
图表
3 CTRL 端内部电阻
另外,
SD 关断后,CTRL 端需要不小于 0.8V 的电压才能使芯片重新开启。
 CTRL模式功能描述
(一) ACF ON 模式
在
ACF-1、ACF-2 模式下,当电路检测到输入信号幅度过大而产生输出削顶时,HT8693 通过自动调整
系统增益,控制输出达到一种最大限度的无削顶失真功率水平,由此大大改善了音质效果。此外,当电源电压
下降时,
HT8693 也能自动衰减输出增益,实现与 VDD 下降值相匹配的最大限度无削顶输出水平。
图表
4 ACF 工作原理示意图



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com