Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LTK52201 Datasheet(PDF) 13 Page - LTKCHIP TECHNOLOGY

Part # LTK52201
Description  Ultra-low noise floor, low EMI, PBTL-equipped, 2x25W stereo audio power amplifier
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LTKCHIP [LTKCHIP TECHNOLOGY]
Direct Link  
Logo LTKCHIP - LTKCHIP TECHNOLOGY

LTK52201 Datasheet(HTML) 13 Page - LTKCHIP TECHNOLOGY

Back Button LTK52201 Datasheet HTML 7Page - LTKCHIP TECHNOLOGY LTK52201 Datasheet HTML 8Page - LTKCHIP TECHNOLOGY LTK52201 Datasheet HTML 9Page - LTKCHIP TECHNOLOGY LTK52201 Datasheet HTML 10Page - LTKCHIP TECHNOLOGY LTK52201 Datasheet HTML 11Page - LTKCHIP TECHNOLOGY LTK52201 Datasheet HTML 12Page - LTKCHIP TECHNOLOGY LTK52201 Datasheet HTML 13Page - LTKCHIP TECHNOLOGY LTK52201 Datasheet HTML 14Page - LTKCHIP TECHNOLOGY LTK52201 Datasheet HTML 15Page - LTKCHIP TECHNOLOGY  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 15 page
background image
LTK52201
Copyright LTKCHIP Technology Corp.
13
www.ltkchip.cn
Rev. P.1 – Mar. 2023
过温保护(OTP)
当检测到芯片内部温度超过预设的阈值(160οC
)时,芯片会进入关闭输出的状态,当芯片内部温度返回到一个较低温度
(大约低于阈值20οC
),芯片将恢复到正常工作模式。
短路保护自动恢复
在正常工作过程中,LTK52201会持续监测输出端工作情况,当检测到输出端互相短路、对电源或对地短路时,会自动关
闭输出,并在370mS后自动重新恢复,继续监测输出端工作情况
欠压保护功能
为使芯片安全可靠工作,LTK52201 具有欠压保护功能,欠压阈值在5.5V左右,当检测到电源电压低于VUVLO时,启动欠
压保护功能,这时会关闭芯片的输出,输出管脚会被拉到低电平;当检测到电源电压高于VUVLO时,芯片将恢复到正常工
作模式。
过压保护功能
LTK52201 具有过压保护功能,过压阈值(VOVP)在19V左右,当检测到电源电压高于VOVP时,启动过压保护功能,这时
会关闭芯片的输出,输出管脚会被拉到低电平;当检测到电源电压高于VOVP时,芯片将恢复到正常工作模式。
直流检测保护(DCP)
LTK52201 具有直流检测保护(DCP)功能,可以使扬声器免受长时间直流电流的冲击。当通道的输出端和另一输出端之
间的平均电压差异超过20%,且极性保持不变(直流)超过1s时,直流检测保护(DCP)功能启动,芯片将关闭输出。
爆破音抑制
LTK52201内部具有优化好的优异的抑制爆破音功能,可以有效地降低芯片在上电、下电、启动或关闭时输出端可能出现
的噪声。
输入电阻 Ri
LTK52201是提供26dB增益的输入差分结构,要求输入电阻之间良好的匹配(差分输入电阻阻值一致),可以提升PSRR、
CMRR等性能。PCB布局时要尽可能靠近芯片的管脚位置。
芯片内部的输入电阻:Ri=10k
Ω;内部反馈电阻:Rf=200kΩ;Rex是外置输入电阻,可以根据需要选用。
������������������������=20������������������������������������∗ ������������������������������������������������������������+������������������������
(1)
输入电容 Ci
LTK52201 的输入电容和输入电阻构成输入高通滤波器,通过选取合适的电容,来决定截止频率。
������������������������(������������������������������������ℎ������������������������������������������������)= 12������������������������������������������������������������
(2)
电容的选取可以参考下面公式:
������������������������= 12������������������������������������������������������������
(3)
磁珠选择
选择磁珠时,要注意铁氧体材料类型,需要能在10~100MHz频率范围正常工作的磁珠,使用铁氧体磁珠过滤器,可以有效
降低出现在扬声器和电源线30MHz频率以上范围的高频信号辐射。在铁氧体磁珠滤波器后面,接一个1nF高频电容到地可
以进一步对高频信号旁路,来降低信号的频谱在一个可接受的水平。为了获得最佳性能,对铁氧体磁珠滤波器的谐振频率
应小于10MHz。
选择铁氧体磁珠需要考虑三个重要指标:直流电阻(DCR)、100MHz时的阻抗和额定工作电流,要求DCR小于50m
Ω,
100MHz的阻抗在100
Ω~330Ω之间,额定电流在8Ω喇叭应用下不小于3A,4Ω喇叭应用下不小于5A,3Ω喇叭应用(PBTL)
下不小于7A。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com