Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

643 Datasheet(PDF) 1 Page - WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG

Part # 643
Description  Flashing light element
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WERMA [WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG]
Direct Link  https://www.werma.com/
Logo WERMA - WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG

643 Datasheet(HTML) 1 Page - WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG

  643 Datasheet HTML 1Page - WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
(vorläufiges techn. Datenblatt)
(provisional technical data sheet)
WERMA Signaltechnik
GmbH + Co. KG
Dürbheimer Straße 15
78604 Rietheim-Weilheim
Phone +49(0)7424 9557-0
Fax
+49(0)7424 9557-44
info@werma.de
Blitzlichtelement
Flashing light element
643 #00 XX
Gezeichnet
drawn up
Geprüft
checked
Freigegeben
released
Name name
E. Jennert-Berndt
S. Neumann
C. Höhler
Datenblatt-Nr.
data sheet no.
312643001
Datum date
18.02.2010
22.02.2010
23.02.2010
Seite 1 v. 1 page 1 of 1
QM69-96
Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf Unenn und Raumtemperatur!
Note: All electrical and life duration specifications refer to Unenn and room temperature!
Elektrische Daten:
electrical specification
Betriebsspannung:
operating voltage
Unenn 12/24/115/230 V
Einschaltstrom:
starting current
<0,5 A bei 24V
<0,5 A at 24 V
Stromaufnahme:
current consumption
Ieff ≤ siehe Liste
leff
≤ see list
Blitzfrequenz:
flash frequency
1 Hz
Blitzleistung:
flash energy
2 Ws
Einschaltdauer:
duty cycle
100 % ED
100 %
Lebensdauer:
life duration
min. 4 Mio. Blitze
min. 4 Mio. flashes
Bestell-Nr.:
order no.:
643 #00 54
12 V DC
195 mA ca. 73 g
643 #00 55
24 V DC
125 mA ca. 73 g
643 #00 67
115 V AC 50-60Hz 22 mA
ca. 74 g
643 #00 68
230 V AC 50-60Hz 15 mA
ca. 71 g
# 1 = rot 2 = grün 3 = gelb 4 = klar 5 = blau
# 1 = red 2 = green 3 =yellow 4 = clear 5 = blue
Mechanische Daten:
mechanical specification
Material:
material
PC
Einbaulage:
installation position
beliebig
as required
Dichtung:
seal
bei jedem Element vormontiert
premounted with each element
Gewicht ca.:
weight approx.
siehe Liste
see list
Temperatur:
temperature
-20° ... +50 °C
Schutzart:
protection rating
IP 65 in montiertem Zustand
IP 65 when mounted
Vorschriften:
regulations
Die zutreffenden EG-
Richtlinien werden erfüllt /
UL-Listung vorhanden
conforms to current
EU regulations / UL listed


Similar Part No. - 643

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Marl International Limi...
643 MARL-643 Datasheet
401Kb / 4P
횠8.1mm mounting Black anodised aluminium housing
logo
Oscilent Corporation
643 OSCILENT-643 Datasheet
124Kb / 2P
Two-Port SAW
logo
English Chain Co. Ltd
643 03 ENGLISHCHAIN-643 03 Datasheet
511Kb / 10P
WELDEDCHAINSANDACCESSORIES
643 04 ENGLISHCHAIN-643 04 Datasheet
511Kb / 10P
WELDEDCHAINSANDACCESSORIES
643 05 ENGLISHCHAIN-643 05 Datasheet
511Kb / 10P
WELDEDCHAINSANDACCESSORIES
More results

Similar Description - 643

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
SL7-BL24-A ETC2-SL7-BL24-A Datasheet
257Kb / 3P
LED flashing light,
logo
PHOENIX CONTACT
2700115 PHOENIX-2700115 Datasheet
140Kb / 5P
LED flashing beacon element, 24혻V혻DC, double flash
2700118 PHOENIX-2700118 Datasheet
139Kb / 5P
LED random flashing beacon element, 24 V DC
2700124 PHOENIX-2700124 Datasheet
140Kb / 5P
LED flashing beacon element, 24혻V혻DC, double flash
2700129 PHOENIX-2700129 Datasheet
140Kb / 5P
LED flashing beacon element, 24혻V혻DC, double flash
2700130 PHOENIX-2700130 Datasheet
140Kb / 5P
LED random flashing beacon element, 24 V DC
2700134 PHOENIX-2700134 Datasheet
140Kb / 5P
LED flashing beacon element, 24혻V혻DC, double flash
2700135 PHOENIX-2700135 Datasheet
140Kb / 5P
LED random flashing beacon element, 24 V DC
logo
Pepperl+Fuchs Inc.
VAZ-FLASH-70MM-RD PF-VAZ-FLASH-70MM-RD Datasheet
720Kb / 2P
Stack light LED flashing light element
2020-06-29
VAZ-FLASH-70MM-YE PF-VAZ-FLASH-70MM-YE Datasheet
794Kb / 2P
Stack light LED flashing light element
2020-06-29
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com