Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

WCI55US0JB Datasheet(PDF) 21 Page - Whirlpool.

Part # WCI55US0JB
Description  INDUCTION COOKTOP
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WHIRLPOOL [Whirlpool.]
Direct Link  https://www.whirlpool.com/
Logo WHIRLPOOL - Whirlpool.

WCI55US0JB Datasheet(HTML) 21 Page - Whirlpool.

Back Button WCI55US0JB Datasheet HTML 13Page - Whirlpool. WCI55US0JB Datasheet HTML 14Page - Whirlpool. WCI55US0JB Datasheet HTML 15Page - Whirlpool. WCI55US0JB Datasheet HTML 16Page - Whirlpool. WCI55US0JB Datasheet HTML 17Page - Whirlpool. WCI55US0JB Datasheet HTML 18Page - Whirlpool. WCI55US0JB Datasheet HTML 19Page - Whirlpool. WCI55US0JB Datasheet HTML 20Page - Whirlpool. WCI55US0JB Datasheet HTML 21Page - Whirlpool.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 21 page
background image
DIMENSIONES
SUPERFICIE DE COCCIÓN POR INDUCCIÓN
IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son sólo para fines de planificación.
No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de la
selección de gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación.
Todos los electrodomésticos Whirlpool® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.
21 de 21
REQUISITOS ELÉCTRICOS
LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ELÉCTRICOS
□ Se necesita un circuito eléctrico de 240 V, 60 Hz, CA solamente, protegido con fusible.
□ Para superficies de cocción de 24" (65 cm), utilice una conexión de 30 A.
□ Para superficies de cocción de 30" (78,2 cm), utilice una conexión de 30 A.
□ Se recomienda una conexión dedicada.
12'' (30,5 cm)
min.
10''
(25,4 cm)
max.
VISTA FRONTAL
ZONA DE TOMA ELÉCTRICA RECOMENDADA
NOTA: Si tiene preguntas acerca de su suministro eléctrico, llame a un electricista competente calificado.
W11362929A
®/™ ©2020 Whirlpool. All rights reserved. Tous droits réservés.
Todos los derechos reservados.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com