Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

WCI55US0JS Datasheet(PDF) 18 Page - Whirlpool.

Part # WCI55US0JS
Description  INDUCTION COOKTOP
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WHIRLPOOL [Whirlpool.]
Direct Link  https://www.whirlpool.com/
Logo WHIRLPOOL - Whirlpool.

WCI55US0JS Datasheet(HTML) 18 Page - Whirlpool.

Back Button WCI55US0JS Datasheet HTML 13Page - Whirlpool. WCI55US0JS Datasheet HTML 14Page - Whirlpool. WCI55US0JS Datasheet HTML 15Page - Whirlpool. WCI55US0JS Datasheet HTML 16Page - Whirlpool. WCI55US0JS Datasheet HTML 17Page - Whirlpool. WCI55US0JS Datasheet HTML 18Page - Whirlpool. WCI55US0JS Datasheet HTML 19Page - Whirlpool. WCI55US0JS Datasheet HTML 20Page - Whirlpool. WCI55US0JS Datasheet HTML 21Page - Whirlpool.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 21 page
background image
DIMENSIONES
SUPERFICIE DE COCCIÓN POR INDUCCIÓN
IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son sólo para fines de planificación.
No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de la
selección de gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación.
Todos los electrodomésticos Whirlpool® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.
18 de 21
MEDIDAS DE ABERTURA/ESPACIO
N.° DE MODELO
Superficie de cocción de 24" (65 cm)
WCI55US4JB/UCIG245KBL
Superficie de cocción de 30" (78,2 cm)
WCI55US0JB/WCI55US0JS
Unidad de medida
pulg.
cm
pulg.
cm
Área combustible sobre superficie de cocción
Ancho de superficie (mín.) (A)
24
60,9
30
76,2
Altura de la base del gabinete sobre la
superficie de cocción (mín.) (B)*
30
76,2
30
76,2
Altura de la base del gabinete sobre el
mostrador (mín.) (C)
18
45,7
18
45,7
Distancia a pared fija o material
combustible (D)
1
2,5
1
2,5
* En caso de instalar una campana sobre la superficie de cocción, siga las instrucciones de la campana para las medidas del espacio
sobre dicha superficie.
VISTA FRONTAL
A
D
B*
C
D



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com