Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

WCIT7536SS Datasheet(PDF) 21 Page - Whirlpool.

Part # WCIT7536SS
Description  INDUCTION COOKTOP
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WHIRLPOOL [Whirlpool.]
Direct Link  https://www.whirlpool.com/
Logo WHIRLPOOL - Whirlpool.

WCIT7536SS Datasheet(HTML) 21 Page - Whirlpool.

Back Button WCIT7536SS Datasheet HTML 13Page - Whirlpool. WCIT7536SS Datasheet HTML 14Page - Whirlpool. WCIT7536SS Datasheet HTML 15Page - Whirlpool. WCIT7536SS Datasheet HTML 16Page - Whirlpool. WCIT7536SS Datasheet HTML 17Page - Whirlpool. WCIT7536SS Datasheet HTML 18Page - Whirlpool. WCIT7536SS Datasheet HTML 19Page - Whirlpool. WCIT7536SS Datasheet HTML 20Page - Whirlpool. WCIT7536SS Datasheet HTML 21Page - Whirlpool.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 21 page
background image
REQUISITOS ELÉCTRICOS
LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ELÉCTRICOS
■ Se necesita un circuito eléctrico de 240 V, 60 Hz, CA solamente, protegido con fusible.
■ Para superficies de cocción de 30" (78,2 cm), utilice una conexión de 40 A.
■ Para superficies de cocción de 36" (92,2 cm), utilice una conexión de 50 A.
■ Se recomienda una conexión dedicada.
GUÍA DE DIMENSIONES
SUPERFICIE DE COCCIÓN POR INDUCCIÓN
IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación.
No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de
seleccionar los gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación.
Todos los electrodomésticos Whirlpool® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.
21 de 21
VISTA FRONTAL
ZONA DE TOMA ELÉCTRICA RECOMENDADA
NOTA: Si tiene preguntas acerca de su suministro eléctrico, llame a un electricista competente calificado.
W11731555B
05/25
®
/™ ©2025 Whirlpool. All rights reserved. Used under license in Canada.
Tous droits réservés. Utilisé sous licence au Canada.
Todos los derechos reservados. Usado bajo licencia en Canadá.
12
″ (30,5 cm)
mínima
10
″ (25,4 cm)
máxima



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com