Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

WDF331PAH Datasheet(PDF) 5 Page - Whirlpool.

Part # WDF331PAH
Description  Undercounter Dishwasher
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WHIRLPOOL [Whirlpool.]
Direct Link  https://www.whirlpool.com/
Logo WHIRLPOOL - Whirlpool.

WDF331PAH Datasheet(HTML) 5 Page - Whirlpool.

  WDF331PAH Datasheet HTML 1Page - Whirlpool. WDF331PAH Datasheet HTML 2Page - Whirlpool. WDF331PAH Datasheet HTML 3Page - Whirlpool. WDF331PAH Datasheet HTML 4Page - Whirlpool. WDF331PAH Datasheet HTML 5Page - Whirlpool. WDF331PAH Datasheet HTML 6Page - Whirlpool. WDF331PAH Datasheet HTML 7Page - Whirlpool. WDF331PAH Datasheet HTML 8Page - Whirlpool. WDF331PAH Datasheet HTML 9Page - Whirlpool.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
La politique de Whirlpool Corporation, c’est aussi notre engagement à
travailler sans relâche à l’amélioration de nos produits; aussi nous nous
réservons le droit de modifier les matériaux et spécifications sans préavis.
Les dimensions sont indiquées à des fins de planification uniquement.
Pour des détails complets, voir les Instructions d’installation fournies
avec le produit. Spécifications indiquées sous réserve de modifications.
5
DIMENSIONS DU PRODUIT (POUR LES MODÈLES 331 ET 340)
Pour un coup-de-pied de 4 po (100 mm), la hauteur de l’ouverture est
de 341/
2 po (863 mm).
A.
L’isolant peut être comprimé (utilisé sur certains modèles).
237/8 po
(606 mm)
30 po
(762 mm)
3½ po - 4½ po
(88 mm - 106 mm)
33½ po
(851 mm)
minimum avec
les pieds de
nivellement
retirés
25¼ po
(641 mm)
3/4 po
(19 mm)
A
30 po
(762 mm)
21 po
(533 mm)
3¾ po
(94 mm)
Pour le raccordement du lave-vaisselle avec un cordon
d’alimentation électrique :
■
Utiliser un cordon d’alimentation (homologation
UL) conçu pour utilisation avec un lave-vaisselle.
Voir la section « Outils et pièces » sur la couverture
du guide pour des détails sur les pièces et pour
commander.
■
Brancher l’appareil sur une prise à 3 alvéoles reliée
à la terre. La prise doit être conforme à tous les
codes et règlements locaux.
Pour le raccordement direct du lave-vaisselle :
■
Utiliser des conducteurs de cuivre gainés non métalliques
ou blindés souples avec conducteur de liaison à la terre
qui satisfassent aux exigences de l’installation électrique
du domicile, et qui soient conformes aux prescriptions des
codes et règlements locaux.
■
Utiliser un serre-câbles homologué UL ou CSA.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com