Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

WED4307SW Datasheet(PDF) 6 Page - Whirlpool.

Part # WED4307SW
Description  Electrical Requirements
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WHIRLPOOL [Whirlpool.]
Direct Link  https://www.whirlpool.com/
Logo WHIRLPOOL - Whirlpool.

WED4307SW Datasheet(HTML) 6 Page - Whirlpool.

Back Button WED4307SW Datasheet HTML 2Page - Whirlpool. WED4307SW Datasheet HTML 3Page - Whirlpool. WED4307SW Datasheet HTML 4Page - Whirlpool. WED4307SW Datasheet HTML 5Page - Whirlpool. WED4307SW Datasheet HTML 6Page - Whirlpool. WED4307SW Datasheet HTML 7Page - Whirlpool. WED4307SW Datasheet HTML 8Page - Whirlpool. WED4307SW Datasheet HTML 9Page - Whirlpool. WED4307SW Datasheet HTML 10Page - Whirlpool. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
6
DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES
AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d’incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES
DE SÉCURITÉ et INSTRUCTIONS D’INSTALLATION du guide d’utilisation de votre appareil avant d’installer et de faire fonctionner cet
appareil.
Spécifications électriques
Type de combustible
Électrique
Gaz
Courant minimum du circuit
30 A
15 A
Appel de courant maximum
26 A
6 A
Tension de fonctionnement
120/240 V CA seulement
120 V CA seulement
Valeur nominale de courant
24 A
6 A
Fréquence de fonctionnement
60 Hz
A
B
D
C
E
84.2
°
Dimensions du produit
po (minimum)
mm (minimum)
po (maximum)
mm (maximum)
A
Hauteur (avec pieds)
41 1/2
1054
43 1/8
1095
B
Largeur
29
737
–
–
C
Hauteur du dessus (avec pieds)
36 7/8
937
38 1/2
978
D
Profondeur
28 1/2
724
–
–
E
Profondeur avec porte ouverte
41 3/4
1060
–
–



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com