Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

WTW4100SW Datasheet(PDF) 12 Page - Whirlpool.

Part # WTW4100SW
Description  Whirlpool® Top Load Washer
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WHIRLPOOL [Whirlpool.]
Direct Link  https://www.whirlpool.com/
Logo WHIRLPOOL - Whirlpool.

WTW4100SW Datasheet(HTML) 12 Page - Whirlpool.

Back Button WTW4100SW Datasheet HTML 4Page - Whirlpool. WTW4100SW Datasheet HTML 5Page - Whirlpool. WTW4100SW Datasheet HTML 6Page - Whirlpool. WTW4100SW Datasheet HTML 7Page - Whirlpool. WTW4100SW Datasheet HTML 8Page - Whirlpool. WTW4100SW Datasheet HTML 9Page - Whirlpool. WTW4100SW Datasheet HTML 10Page - Whirlpool. WTW4100SW Datasheet HTML 11Page - Whirlpool. WTW4100SW Datasheet HTML 12Page - Whirlpool.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 12 page
background image
Espacement pour une installation dans un encastrement ou dans un placard
Las dimensiones muestran los espacios permitidos recomendados, excepto para las aberturas de ventilación de las puertas de los
clósets, que son las mínimas requeridas. Esta lavadora ha sido puesta a prueba para la instalación en espacios de 0" (0 mm) en los
costados. Considere dejar más espacio para facilitar la instalación y el servicio técnico, así como espacio para electrodomésticos que
la acompañen y espacios libres para las paredes, puertas y molduras del piso. Agregue un espacio adicional de 1" (25 mm) en todos
los lados de la lavadora para reducir la transferencia de ruido. Si se instala una puerta de clóset o tipo persiana, es necesario que
tenga aberturas de aire en la parte superior e inferior de la puerta.
DIMENSIONES DE PLANIFICACIÓN EN DETALLE
04/25
®
/TM ©2025 Whirlpool. All rights reserved. Used under license in Canada.
Tous droits réservés. Utilisé sous licence au Canada.
Todos los derechos reservados. Usado bajo licencia en Canadá.
3"
(76 mm)
3"
(76 mm)
24 in2
(155 cm2)
48 in2
(310 cm2)
20"
(508 mm)
1"
1"
(25 mm)
(25 mm)
5"
(126 mm)
14"
(356 mm)
máximo
NOTA: Todas las lavadoras de deben tener 20" (508 mm) de espacio libre.
W11753264A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com