Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

P10 Datasheet(PDF) 2 Page - LUMEL S.A.

Part # P10
Description  przetwornik dc
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMEL [LUMEL S.A.]
Direct Link  https://www.lumel.com.pl/en/
Logo LUMEL - LUMEL S.A.

P10 Datasheet(HTML) 2 Page - LUMEL S.A.

  P10 Datasheet HTML 1Page - LUMEL S.A. P10 Datasheet HTML 2Page - LUMEL S.A.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
www.lumel.com.pl
2
przetwornik dc
dc transducer
p10
scheMaty podŁączeń | connection diagraM
kod zaMówienia | ordering code
p10-19_pl_en
inne:
• wymiary gabarytowe: 22,5x65,5x106,5mm
• sposób montażu: montaż na szynie ts35 (opcjonalnie montaż na ścianie)
• stopień ochrony obudowy: ip40 od strony czołowej, ip20 od strony zacisków
other:
• dimensions: 22.5x65.5x106.5mm
• Mounting: din rail (or onto a wall or in panel using optional screw hole
bracket)
• enclosure protection: ip40 - front , ip20 - terminal
przetwornik dc/ dc transducer p10
XX
XX
X
XXXXXX
X
X
Sygnał wejściowy d.c. / d.c. Input signal:
patrz tabela 1 / see table 1
XX
Sygnał wyjściowy/ Output signal:
0…20 ma
32
4…20 ma
55
0…10 V
5h
2…10 V
3c
Zasilanie/ power supply:
60…300 V a.c./d.c.
h
24…60 V a.c./d.c.
F
Wykonanie/ Version:
standardowe/ standard
000000
specjalne*/ custom-made*
XXXXXX
Wersja językowa/ Language:
wersja polska/angielska
M
próby odbiorcze/ Acceptance tests:
bez dodatkowych wymagań/ without extra quality requirements
0
z atestem kontroli Jakości/ with an extra quality inspection certificate
1
ze świadectwem wzorcowania/ with calibration certificate
2
wg uzgodnień z odbiorcą/ according to customer’s request
X
tabela 1 / table 1
Sygnał wejściowy d.c. / d.c. Input signal:
Zakres/ Range
Code
Zakres/ Range
Code
0...20 ma
32
0...1 V
5a
1...5 ma
53
0...2 V
5B
4...20 ma
55
0...5 V
5F
0...0,1 ma
22
0...20 V
5l
0...0,2 ma
23
0...40 V
5X
0...0,5 ma
25
0,2…1V
3a
0...1 ma
26
4...20 V
3d
0...2 ma
27
0...48 V
5y
0...5 ma
29
0...60 V
5z
0...10 ma
30
0...150 V
6a
0...40 ma
37
0...300 V
6B
0...80 ma
38
0...4 V
5c
0...100 ma
35
0...15 V
5g
0,2...1 ma
52
0...50 V
5i
2...10 ma
54
0...30 V
5k
0...10 V
5h
0...24 V
5J
2...10 V
3c
0...110 V
5n
1...5 V
3B
0...50 mV
2c
0...75 mV
2h
0...75 V
2d
0...60 mV
2e
0...250 V
2F
0...100 mV
2k
0...200 V
2J
0...200 mV
2M
0...36 V
2l
0...500 mV
2Q
* tylko po uzgodnieniu z producentem/ after agreeing with the manufacturer
Wejście / Input
Wyjście / Output
Zasilanie / Supply



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com