Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LRI2K Datasheet(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

Part # LRI2K
Description  2048-bit EEPROM tag IC at 13.56 MHz, with 64-bit UID and kill code, ISO 15693 and ISO 18000-3 Mode 1 compliant
PDF  89 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LRI2K Datasheet(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  LRI2K_08 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics LRI2K_08 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics LRI2K_08 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics LRI2K_08 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics LRI2K_08 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics LRI2K_08 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics LRI2K_08 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics LRI2K_08 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics LRI2K_08 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 89 page
background image
Contents
LRI2K
4/89
15
Anticollision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
15.1
Request parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
16
Request processing by the LRI2K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
17
Explanation of the possible cases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
18
Inventory Initiated command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
19
Timing definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
19.1
t1: LRI2K response delay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
19.2
t2: VCD new request delay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
19.3
t3: VCD new request delay in the absence of a response from the LRI2K 45
20
Commands codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
20.1
Inventory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
20.2
Stay Quiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
20.3
Read Single Block . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
20.4
Write Single Block . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
20.5
Lock Block . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
20.6
Read Multiple Block . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
20.7
Select . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
20.8
Reset to Ready . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
20.9
Write AFI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
20.10 Lock AFI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
20.11 Write DSFID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
20.12 Lock DSFID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
20.13 Get System Info . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
20.14 Get Multiple Block Security Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
20.15 Kill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
20.16 Write Kill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
20.17 Lock Kill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
20.18 Fast Read Single Block . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
20.19 Fast Inventory Initiated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
20.20 Fast Initiate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89