Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

5-MS Datasheet(PDF) 2 Page - Lumberg

Part # 5-MS
Description  Minimodul connectors, pitch 2.5 mm
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

5-MS Datasheet(HTML) 2 Page - Lumberg

  5-MS Datasheet HTML 1Page - Lumberg 5-MS Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Minimodul-Steckverbinder, Raster 2,5 mm
Minimodul connectors, pitch 2.5 mm
Connecteurs Minimodul, pas 2,5 mm
Pin header
1. Temperature range
-40 °C/+110 °C
2. Materials
Body
PA GF, V0 according to UL 94
Contact pin
CuZn, pre-nickeled and tinned
3. Mechanical data
Mating with
connectors 2,5 MBX, 114/3111
socket boards 2,5 MB...
shorting links 2,54 MK...
4. Electrical data
Rated current
5 A
Rated voltage
250 V AC
Test voltage
2 kV/60 s
Insulation resistance
> 109
Ω
Réglette à broches
1. Température d’utilisation
-40 °C/+110 °C
2. Matériaux
Corps isolant
PA GF, V0 suivant UL 94
Contact à broche
CuZn, sous-nickelé et étamé
3. Caractéristiques mécaniques
Raccordement avec
connecteurs 2,5 MBX, 3114/3111
réglettes à prises femelles 2,5 MB...
pontet de court-circuit 2,54 MK...
4. Caractéristiques électriques
Courant assigné
5 A
Tension assignée
250 V AC
Tension d’essai
2 kV/60 s
Résistance d’isolement
> 109
Ω
Bei Vorzugstypen (fett) ist die Mindestmenge gleich der Verpackungseinheit (VE).
The lowest quantity of preferred types (bold) is the package unit (PU).
L’unité d’emballage (UE) est la quantité minimale des types péférentielles (gras).
2,5 MS
2,5 MS
Bestellbezeichnung
Polzahl
VE
Mindestmenge
Designation
Poles
PU
Lowest quantity
Désignation
Pôles
UE
Quantité minimale
2,5 MS 02
2
250
2,5 MS 03
3
250
2,5 MS 04
4
250
2,5 MS 05
5
250
2,5 MS 06
6
250
2,5 MS 07
7
250
2,5 MS 08
8
250
2,5 MS 09
9
250
2,5 MS 10
10
250
2,5 MS 11
11
250
2,5 MS 12
12
250
2,5 MS 13
13
250
2,5 MS 14
14
250
2,5 MS 15
15
250
2,5 MS 16
16
250
2,5 MS 17
17
250
2,5 MS 18
18
250
2,5 MS 19
19
250
2,5 MS 20
20
200
www.lumberg.com
05/2005



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com