Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

10202000 Datasheet(PDF) 1 Page - Lapp.

Part # 10202000
Description  1.4 EPIC® H-BE
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LAPP [Lapp.]
Direct Link  https://e.lapp.com/us/
Logo LAPP - Lapp.

10202000 Datasheet(HTML) 1 Page - Lapp.

  10202000 Datasheet HTML 1Page - Lapp. 10202000 Datasheet HTML 2Page - Lapp. 10202000 Datasheet HTML 3Page - Lapp. 10202000 Datasheet HTML 4Page - Lapp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
90
1
Technische Daten:
• Kontaktzahlen: . . . . . . . . . . . .6, 10, 16, 24, 32, 48 (+ PE)
Schraubanschluss / Crimpanschluss:
• Bemessungsspannung: . . . . . VDE: 500 V EPIC® H-BE 6-48
UL:
600 V EPIC® H-BE 6-48
CSA: 600 V EPIC® H-BE 6-48
•Bemessungsstrom: . . . . . . . . .VDE: 16 A EPIC® H-BE 6-48
UL:
16 A EPIC® H-BE 6-48
CSA: 16 A EPIC® H-BE 6-48
Käfigzugfederanschluss:
• Bemessungsspannung: . . . . . VDE: 500 V EPIC® H-BE 6-48
UL:
600 V EPIC® H-BE 6-48
CSA: 600 V EPIC® H-BE 6-48
• Bemessungsstrom: . . . . . . . . VDE: 16 A EPIC® H-BE 6-48
UL:
16 A EPIC® H-BE 6-48
CSA: 16 A EPIC® H-BE 6-48
• Verschmutzungsgrad: . . . . . . 3
• Bemessungsstoßspannung:
6kV
Anschlusstechnik:
• Schraubanschluss: . . . . . . . . 0,5-2,5 mm2
• Crimpanschluss: . . . . . . . . . . 0,5-4 mm2
• Käfigzugfederanschluss: . . . . 0,5-2,5 mm2
• Temperaturbereich: . . . . . . . . -40 °C bis +100 °C,
kurzzeitig bis +125 °C
Kontakte:
• Schraubanschluss: . . . . . . . . Kupferlegierung - hartversilbert
• Crimpanschluss: . . . . . . . . . . Kupferlegierung –
hartversilbert/hartvergoldet
• Käfigzugfederanschluss: . . . . Kupferlegierung - hartversilbert
• Steckzyklen: . . . . . . . . . . . . .100 (je nach Anwendungsfall
höhere Steckzyklen möglich)
Durchgangswiderstand:
• Schraubanschluss: . . . . . . . . <2 mOhm
• Crimpanschluss: . . . . . . . . . . <2 mOhm
• Käfigzugfederanschluss: . . . . 1,5-4 m Ohm
Technical Data:
• Number of contacts: . . . . . . . . . . 6, 10, 16, 24, 32, 48 (+ PE)
Screw Termination/Crimp termination
• Rated voltage: . . . . . . . . . . . . . . .VDE: 500 V EPIC® H-BE 6-48
UL:
600 V EPIC® H-BE 6-48
CSA: 600 V EPIC® H-BE 6-48
• Rated current: . . . . . . . . . . . . . . .VDE: 16 A EPIC® H-BE 6-48
UL:
16 A EPIC® H-BE 6-48
CSA: 16 A EPIC® H-BE 6-48
Cage clamp:
• Rated voltage: . . . . . . . . . . . . . . .VDE: 500 V EPIC® H-BE 6-48
UL:
600 V EPIC® H-BE 6-48
CSA: 600 V EPIC® H-BE 6-48
• Rated current: . . . . . . . . . . . . . . .VDE: 16 A EPIC® H-BE 6-48
UL:
16 A EPIC® H-BE 6-48
CSA: 16 A EPIC® H-BE 6-48
• Pollution degree: . . . . . . . . . . . . 3
• Dimensioning transient: . . . . . . 6 kV
Termination technique:
• Screw termination: . . . . . . . . . . . 0,5-2,5 mm2
• Crimp termination:. . . . . . . . . . . 0,5-4,0 mm2
• Cage clamp termination: . . . . . . 0,5-2,5 mm2
• Temperature range: . . . . . . . . . .-40 °C – +100 °C
for a short term up to +125 °C
Contacts:
• Screw termination: . . . . . . . . . . . Copper alloy, silver plated
• Crimp termination: . . . . . . . . . . Copper alloy, silver plated/
gold plated
• Cage Clamp termination: . . . . . . Copper alloy, silver plated
• Mating cycles: . . . . . . . . . . . . . .100 (higher mating cycles
depends on the application)
Contact resistance:
• Screw termination: . . . . . . . . . . . <2 mOhm
• Crimp termination: . . . . . . . . . . .<2 mOhm
• Cage Clamp termination:. . . . . . 1,5 - 4 mOhm
Caractéristiques techniques:
Raccord à visser/Raccord à souder
• Nombre de contacts: . . . . . . . 6, 10, 16, 24, 32, 48 (+ PE)
• Tension nominale: . . . . . . . . . VDE: 500 V EPIC® H-BE 6-48
UL:
600 V EPIC® H-BE 6-48
CSA: 600 V EPIC® H-BE 6-48
• Courant nominale: . . . . . . . . . VDE: 16 A EPIC® H-BE 6-48
UL:
16 A EPIC® H-BE 6-48
CSA: 16 A EPIC® H-BE 6-48
Raccord lame de pression
• Tension nominale: . . . . . . . . . VDE: 500 V EPIC® H-BE 6-48
UL:
600 V EPIC® H-BE 6-48
CSA: 600 V EPIC® H-BE 6-48
• Courant nominale: . . . . . . . . . VDE: 16 A EPIC® H-BE 6-48
UL:
16 A EPIC® H-BE 6-48
CSA: 16 A EPIC® H-BE 6-48
• Degré de pollution: . . . . . . . .3
• Dimensionnement de choc: . .6 kV
Raccordement:
• Raccord à visser: . . . . . . . . . . 0,5-2,5 mm2
• Raccord à sertir: . . . . . . . . . . 0,5-4 mm2
• Raccord lame de pression: . . 0,5-2,5 mm2
• Gamme de température:. . . . -40 °C – +100 °C,
à court terme jusqu’à +125 °C
Contacts:
• Raccord à vis: . . . . . . . . . . . . Alliage cuivre, argenté
• Raccord à sertir: . . . . . . . . . . Alliage cuivre, argenté/doré
• Raccord lame de pression: . . Alliage cuivre, argenté
• Cycles d’insertion: . . . . . . . . .100 (selon le cas cycles
d’insertion plus important)
Résistance de passage:
• Raccord à visser: . . . . . . . . . . < 2 mOhm
• Raccord à sertir: . . . . . . . . . . < 2 mOhm
• Raccord lame de pression: . . 1,5 – 4 mOhm
1.4 EPIC
®
H-BE
Einsätze / Inserts / Inserts


Similar Part No. - 10202000

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lapp.
10202000 LAPP-10202000 Datasheet
182Kb / 3P
1.4 EPIC® H-BE
logo
Weidmuller
1020200000 WEIDMULLER-1020200000 Datasheet
628Kb / 14P
Feed-through terminal, Screw connection, 6 mm짼
September 30, 2021
More results

Similar Description - 10202000

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lapp.
10184202 LAPP-10184202 Datasheet
212Kb / 3P
EPIC® H-BE 32 SCM/BCM CRIPMTERMINATION
03.11.2020
10186202 LAPP-10186202 Datasheet
232Kb / 3P
EPIC® H-BE 48 CRIMPTERMINATION
03.11.2020
10192000 LAPP-10192000 Datasheet
155Kb / 2P
EPIC® H-BE 10 SS / H-BE 10 BS DR
31.05.2023
10194100 LAPP-10194100 Datasheet
199Kb / 2P
EPIC® H-BE 16 SS / H-BE 16 BS
31.05.2023
11190000 LAPP-11190000 Datasheet
96Kb / 1P
EPIC® H-BE 2.5 CONTACTS MACHINED
16.11.2018
44423202 LAPP-44423202 Datasheet
173Kb / 3P
EPIC® H-BE 10 SP / H-BE 10 BP
26.04.2021
44423204 LAPP-44423204 Datasheet
238Kb / 3P
EPIC® H-BE 16 SP / H-BE 16 BP
26.04.2021
44423206 LAPP-44423206 Datasheet
372Kb / 3P
EPIC® H-BE 24 SP / H-BE 24 BP
26.04.2021
70315100 LAPP-70315100 Datasheet
176Kb / 2P
EPIC® TB-H-BE 16
17.09.2018
70317100 LAPP-70317100 Datasheet
162Kb / 2P
EPIC® TB-H-BE 24
17.09.2018
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com