Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

VJC0G Datasheet(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

Part # VJC0G
Description  Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitors for Commercial Applications
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  VISHAY [Vishay Siliconix]
Direct Link  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

VJC0G Datasheet(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  VJC0G Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix VJC0G Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix VJC0G Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix VJC0G Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix VJC0G Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix VJC0G Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
www.vishay.com
For technical questions, contact: mlcc@vishay.com
Document Number: 45053
40
Revision: 28-Aug-08
VJ C0G (NP0) Dielectric
Vishay Vitramon Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitors
for Commercial Applications
Note:
(1) See soldering recommendations within this data book, or visit www.vishay.com/doc?45034
•• Paper tape • Plastic tape
SELECTION CHART
STYLE
VJ0402
VJ0603
VJ0805
VJ1206
VJ1210 (1)
EIA TYPE
0402
0603
0805
1206
1210
VOLTAGE (Vdc)
25
50
100
50
100
200
50
100
200
500
50
100
200
500
630
50
100
200
500
630
CAP.
CODE
CAP.
1R0
1.0 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
•••••
•
1R2
1.2 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
•••••
•
1R5
1.5 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
•••••
•
1R8
1.8 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
•••••
•
2R2
2.2 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
•••••
•
2R7
2.7 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
•••••
•
3R3
3.3 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
•••••
•
3R9
3.9 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
•••••
•
4R7
4.7 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
•••••
•
5R6
5.6 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
•••••
•
6R8
6.8 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
•••••
•
8R2
8.2 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
•••••
•
100
10 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
•••••
•
•
120
12 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
•••••
•
•
150
15 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
•••••
•
•
180
18 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
•••••
•
•
220
22 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
•••••
•
•
270
27 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
•••••
•
•
330
33 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
•••••
•
•
390
39 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
•••••
•
•
470
47 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
•••••
•
•
560
56 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
•••••
•
•••
680
68 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
•••••
•
•••
820
82 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
•••••
•
•••
101
100 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
•••••
•
•••
121
120 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
••
•••••
•
•••
151
150 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
•••••
•
•••
181
180 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
•••••
•
•••
221
220 pF
••
••
••
••
••
••
••
••
•••••
••••••
271
270 pF
••
••
••
••
••
••
•••••
••••••
331
330 pF
••
••
••
••
••
•••••
••••••
391
390 pF
••
••
••
••
••
•••••
••••••
471
470 pF
••
••
••
•
••••
••••••
561
560 pF
••
••
••
•
••••
••••••
681
680 pF
••
••
••
•
••••
••••••
821
820 pF
••
••
•
••••
••••••
102
1000 pF
••
••
••••
••••••
122
1200 pF
•
•
•
•
•
•••••
152
1500 pF
•
•
•
•
•
•••••
182
1800 pF
•
•
•
•
•••••
222
2200 pF
•
•
•
•
•
•
•
272
2700 pF
•
•
•
•
•
•
•
332
3300 pF
•
•
•
•
•
•
•
392
3900 pF
•
•
•
•
•
•
472
4700 pF
•
•
•
•
•
562
5600 pF
•
•
•
•
682
6800 pF
•
•
•
822
8200 pF
•
•
103
0.010 µF
•
•
123
0.012 µF
•
153
0.015 µF
183
0.018 µF
223
0.022 µF
273
0.027 µF
333
0.033 µF
393
0.039 µF
473
0.047 µF
563
0.056 µF



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com