Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

MSH10 Datasheet(PDF) 5 Page - Altech corporation

Part # MSH10
Description  MS016
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ALTECH [Altech corporation]
Direct Link  http://www.altechcorp.com
Logo ALTECH - Altech corporation

MSH10 Datasheet(HTML) 5 Page - Altech corporation

  MSH10 Datasheet HTML 1Page - Altech corporation MSH10 Datasheet HTML 2Page - Altech corporation MSH10 Datasheet HTML 3Page - Altech corporation MSH10 Datasheet HTML 4Page - Altech corporation MSH10 Datasheet HTML 5Page - Altech corporation MSH10 Datasheet HTML 6Page - Altech corporation MSH10 Datasheet HTML 7Page - Altech corporation MSH10 Datasheet HTML 8Page - Altech corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
www .altechme xico .com
8
UN POLO
CURVA -C
CARACTERISTICAS
UN POLO MAS NEUTRO
Clasif.
Corriente
Código
Aprobación
0.3A
1C0.306
0.5A
1C0.506
0.75A
1C0.756
0.8A
ND
1.0A
1C1.06
1.6A
1C1.66
2.0A
1C2.06
2.5A
1C2.56
3.0A
1C3.06
3.5A
1C3.56
4.0A
1C4.06
5.0A
1C5.06
6.0A
1C6.06
8.0A
1C8.06
10A
1C106
13A
1C136
16A
1C166
20A
1C206
25A
1C256
32A
1C326
40A
1C406
50A
1C506
63A
1C636
Código
Aprobación
8C0.306
8C0.506
8C0.756
ND
8C1.06
8C1.66
8C2.06
8C2.56
8C3.06
8C3.56
8C4.06
8C5.06
8C6.06
8C8.06
8C106
8C136
8C166
8C206
8C256
8C326
8C406
8C506
8C636
Ejem. De aplicación:
Motores de baja demanda,
iluminación, protección de cableado,
electrodomesticos, equipo de oficina,
y aplicaciónes de circuitos de control.
Con un relativamente largo disparo
térmico y disparo magnético medio.
Normas:
IEC 60898
EN 60898
DIN VDE 0641
IEC 60974-2
EN 60974-2
DIN VDE 0660
Nota: Para MCB’s con
277Y/480V y clasificación 10 kA
por favor contacte con Altech.
Clasificación de Voltaje*
Capacidad interruptiva (IEC – Clasif.)
Máximo fusible de respaldo
De acuerdo a IEC60269
Durabilidad Mecánica
Temperatura de calibración
Paq. Estandar y peso
Tamaño de terminal aceptada
Torque de terminal
1C
8C
230V CA
0.3 - 63A (RC): 6kA
6.0 - 20A (RC) : 80A
25 - 32A (RC) : 100A
40 - 63A (RC) : 125A
20000 ON/OFF operaciónes
30°C (86°F)
10/0.3A - 32A = 1.4kg (3.1 lb.)
40A - 63A = 1.6kg (3.5 lb.)
Arriba: 18-3 AWG; 0.5-25mm2
Abajo: 18-2 AWG; 0.5-35mm2
22 lb.in.; 2.5 Nm
230/400V CA
0.3 - 63A (RC): 6kA
6.0 - 20A (RC) : 80A
25 - 32A (RC) : 100A
40 - 63A (RC) : 125A
20000 ON/OFF operaciónes
30°C (86°F)
10/0.3A - 32A = 1.4kg (3.1 lb.)
40A - 63A = 1.6kg (3.5 lb.)
Arriba: 18-3 AWG; 0.5-25mm2
Abajo: 18-2 AWG; 0.5-35mm2
22 lb.in.; 2.5 Nm
Dimensiónes básicas (Vista frontal)
91.5 mm
(3.60 in.)
17.5 mm (0.69 in.)
91.5 mm
(3.60 in.)
35 mm (1.38 in.)
* DC Clasificación (Certificación del
fabricante): Un polo 60V CD, dos
polos series 125V CD
UL508 Listed
VDE pending
Certificación:
Interruptores Miniatura



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com