Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

AL44 Datasheet(PDF) 2 Page - celduc-relais

Part # AL44
Description  REED SWITCH NORMALY OPEN, DRY CONTACT
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CELDUC [celduc-relais]
Direct Link  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

AL44 Datasheet(HTML) 2 Page - celduc-relais

  AL44 Datasheet HTML 1Page - celduc-relais AL44 Datasheet HTML 2Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
I/SEC/AL44-001/B/26/05/2000
r
e
l
a
i
s
Rue Ampère B.P. 4
42290 SORBIERS - FRANCE
E-Mail : celduc-relais@celduc.com
Fax +33 (0) 4 77 53 85 51
Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21
Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19
www.celduc.com
celduc
page 2 / 2 F/GB
Temps de commutation
Méthode de mesure / Test process ---> Alimentation de bobine /Coil voltage : ATF + 50%
à l'action ( rebonds 0,5 ms inclus ) / Operate time ( bounces 0,5 ms included ) 2 ms
au relâchement / Release time
0,1 ms
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES / PHYSICAL DATA
Matériau utilisé pour le contact / Contact material
Rhodium
Température maxi d'utilisation / Max. operating temperature
- 40 à + 85°C
Température de stockage / Storage temperature
- 60 à + 85°C
Chocs ( 1/2 onde - 11 ms ) / Shocks ( 1/2 sine wave - 11 ms )
50 g
Vibrations ( de 10 à 2000 Hz ) / Vibrations
35 g
Brasabilité / Solderability
suivant / according to
CEI 68-2-20
Durée de vie mécanique / Mecanical life expextancy
109
CARACTERISTIQUES MAGNETIQUES / MAGNETICAL DATA
Bobine de test / Test coil : Ø ext. = 14 mm ; Ø int. = 2,65 mm ; Long. = 20,5 mm
N° 1700
Fil utilisé / Electric wire : Ø = 0,08 mm ;
Nombre de spires / turns : 10 000; Résistance: 1000
Ω ± 10%
Référence ( Plage standard d'Ampères Tours de fermeture ) / Reference ( standard pull-in value )
AL4411535 ( de 15 à 35 ATf / from 15 up to 35 AT )
Pour des applications particulières ( autres sensibilités, plage réduite, coupe, cambrage ), prière de nous consulter.
For special applications ( others pull-in-range, reduced range, cutting out, bending ), please contact us
Différentielle : ATO
Pull in value
D
0,6
ATF Drop out value
Durée de vie ( charge résistive ) / Life expextancy
32 V ; 250 mA
> 5 .108
Critères de fin de vie : collage Rc
2
, Tf - To
3 ms, R isol. < 1011
, claquage 1300 Vdc



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com