Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

IA85 Datasheet(PDF) 2 Page - celduc-relais

Part # IA85
Description  REED SWITCH NORMALY OPEN, DRY CONTACT
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CELDUC [celduc-relais]
Direct Link  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

IA85 Datasheet(HTML) 2 Page - celduc-relais

  IA85 Datasheet HTML 1Page - celduc-relais IA85 Datasheet HTML 2Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
I/SEC/IA85-001/D/07/12/1999
r
e
l
a
i
s
Rue Ampère B.P. 4
42290 SORBIERS - FRANCE
E-Mail : celduc-relais@celduc.com
Fax +33 (0) 4 77 53 85 51
Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21
Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19
www.celduc.com
celduc
page 2 / 2 F/GB
Temps de commutation maximum
Méthode de mesure / Test process ---> Alimentation de bobine /Coil voltage: ATF + 100%
à l'action ( rebonds inclus ) / max. operate time ( bounces included )
2,5 ms
au relâchement / max. release time
0,1 ms
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES / PHYSICAL DATA
Matériau utilisé pour le contact / Contact material
Rhodium
Température maxi d'utilisation / Max. operating temperature
- 40 à + 125°C
Température de stockage / Storage temperature
- 55 à + 125°C
Chocs ( 1/2 onde - 11 ms ) / Shocks ( 1/2 sine wave - 11 ms )
100 g
Vibrations ( de 30 à 800 Hz ) / Vibrations
20 g
Brasabilité / Solderability
suivant / according to
CEI 68-2-20
Durée de vie mécanique / Mecanical life expextancy
109
CARACTERISTIQUES MAGNETIQUES / MAGNETICAL DATA
Bobine de test / Test coil : Ø ext. = 12 mm ; Ø int. = 6,5 mm ; Long. = 44 mm
Fil utilisé / Electric wire: Ø = 0,09 mm ;
Nombre de spires / turns : 10 000
Référence ( Plage standard d'Ampères Tours de fermeture ) / Reference ( standard pull-in value )
IA85072110 ( de 72 à 110 ATf / from 72 up to 110 AT )
Pour des applications particulières ( autres sensibilités, plage réduite, coupe, cambrage ), prière de nous consulter.
For special applications ( others pull-in-range, reduced range, cutting out, bending ), please contact us.
Différentielle : ATO
Drop out value
de 72 à 88 ATf / from 72 up to 88 AT
D ≥ 0,45
ATF
Pull in value
Durée de vie / Life expextancy
250 V ≈ ; 140 mA
> 45 . 106
( charges résistives ) / ( resistive load )
110 V = ; 460 mA
> 3,3 . 106
Critères de fin de vie : collage Rc ≥ 1 Ω, Tf ou To ≥ 8 ms, R isol. < 1010 Ω



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com