Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SEA05002 Datasheet(PDF) 2 Page - celduc-relais

Part # SEA05002
Description  AC SOLID STATE INPUT MODULE
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CELDUC [celduc-relais]
Direct Link  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

SEA05002 Datasheet(HTML) 2 Page - celduc-relais

  SEA05002 Datasheet HTML 1Page - celduc-relais SEA05002 Datasheet HTML 2Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
S/INT/SEAxxxxx/A/13/03/2000
r
e
l
a
i
s
Rue Ampère B.P. 4
42290 SORBIERS - FRANCE
E-Mail : celduc-relais@celduc.com
Fax +33 (0) 4 77 53 85 51
Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21
Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19
www.celduc.com
celduc
page 2 / 2 F/GB
Caractéristiques d'entrée (à 20
°C) / Input characteristics (at 20
°C)
Modèles / References
SEAxxx02
SEAxxx04
SEAxxx10
SEAxxx20
Tension nominale / Nominal voltage
18-30
36-60
90-140
180-280
VRMS
Tension maximum de commande / Maximum control voltage
30
60
140
280
VRMS
Tension minimum de commande / Minimum control voltage
18
36
90
180
VRMS
Courant de fonctionnement/Operating current
1,5
1,5
1,5
1,5
mARMS
Courant maximum de commande / Maximum control current
14
11
26
4,5
mARMS
Tension de relachement/Release voltage
3
7
30
70
V
Résistance interne R/ Input internal resistor
2
5
20
54
K
Ω
Caractéristiques de sortie (à 20
°C) /Output characteristics (at 20
°C)
(*) Fonctionnent aussi en continu / Works also with DC voltage
Modèles / References
SEA05xxx
SEA15xxx
SEA24xxx
Tension logique / Logic voltage
515
24
VDC
Plage tension de fonctionnement / Operating range
3,5-8
12-18
18-32
VDC
Tension crête / Peak voltage
30
30
30
VPEAK
Courant nominal / Nominal current
25
25
25
mA
Résistance interne / internal resistance
220
1000
2200
Ω
Courant logique / Logic current
18
14
11
mA
Chute tension directe (25mA) / On state voltage drop (25mA)
0,4
0,4
0,4
VDC
Courant de fuite état bloqué
/ Off state leakage current
0,1
0,1
0,1
mA
Temps de fermeture / Turn on time
20
20
20
ms
Temps d'ouverture / Turn off time
20
20
20
ms
Fréquence d'utilisation / operating frequency
25 à/to 65 (*)
25 à/to 65 (*)
25 à/to 65 (*)
Hz



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com