Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SGC Datasheet(PDF) 1 Page - celduc-relais

Part # SGC
Description  DC SOLID STATE RELAY
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CELDUC [celduc-relais]
Direct Link  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

SGC Datasheet(HTML) 1 Page - celduc-relais

  SGC Datasheet HTML 1Page - celduc-relais SGC Datasheet HTML 2Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
All technical caracteristics are subject to change without previous notice.
Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.
Proud to serve you
page 1 /2 F/GB
S/CON/SGCxxxxx/C/26/08/2002
celduc
r
e
l
a
i
s
RELAIS STATIQUE POUR COURANT
CONTINU
DC SOLID STATE RELAY
SGC
20 A
60 ou/or 200 VDC
Sortie transistor
bipolaire
Bipolar transistor
output
Les relais SGC sont des relais statiques de puissance pour courant continu .
Ces relais permettent la commutation de charges continus sur réseaux 12 à
200VDC avec des courants maxi de 20Ampères. L'élément de puissance de
ces relais est un transistor bipolaire.
The SGC range includes olid state relays for DC line . These relays can drive
DC loads on line 12 to 200VDC with a current of 20 A. The power élément of
these relays is a bipolar transistor.
57
38
67
46
30,48
20,32
Ø4,3
30,48
37,5
26,5
1
2
3
+
- 4
23
6,35x0,8
2 +
1 -
+
-
Charge
/ Load
(*)
(*) Prévoir une diode de roue libre
sur les charges selfiques.
/ On inductive loads put a commu-
tating diode.
2 +
1 -
+ 4
- 3
Caractéristiques d'entrée (à 20
°C) / Input characteristics (at 20
°C)
Modèles / References
SGC12006
SGC22006
SGC20420
Tension nominale / Nominal voltage
3-16
10-32
3-30
VDC
Tension maximum de commande / Maximum control voltage
16
32
30
VDC
Tension minimum de commande / Minimum control voltage
3103
VDC
Courant de fonctionnement/Operating current
1
1
1
mADC
Courant maximum de commande / Maximum control current
30
30
30
mADC
Tension de relachement/Release voltage
0,8
0,8
0,8
VDC
Résistance interne R/ Input internal resistor
470
2200
1000
Ω
Caractéristiques générales /General characteristics
Température de stockage / Storage temperature
- 40 à/to +150
°C
Température de fonctionnement /Operating temperature
-40 à/to +80
°C
Tension d'isolement entrée-sortie / Input-output isolation voltage
2500
VRMS
Capacité entrée-sortie/ Input-output capacity
8pF
Poids/Weight
100
g


Similar Part No. - SGC

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SIRENZA MICRODEVICES
SGC-2363 SIRENZA-SGC-2363 Datasheet
282Kb / 5P
50-4000 MHz Active Bias Silicon Germanium Cascadable Gain Block
SGC-2363Z SIRENZA-SGC-2363Z Datasheet
307Kb / 5P
50-4000 MHz Silicon Germanium Cascadable Gain Block
SGC-2363Z SIRENZA-SGC-2363Z Datasheet
282Kb / 5P
50-4000 MHz Active Bias Silicon Germanium Cascadable Gain Block
SGC-2363 SIRENZA-SGC-2363_1 Datasheet
282Kb / 5P
50-4000 MHz Active Bias Silicon Germanium Cascadable Gain Block
SGC-2386 SIRENZA-SGC-2386 Datasheet
257Kb / 5P
50-4000 MHz Active Bias Silicon Germanium Cascadable Gain Block
More results

Similar Description - SGC

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
celduc-relais
SCC10506 CELDUC-SCC10506 Datasheet
263Kb / 2P
DC Solid State Relay
SGD15100 CELDUC-SGD15100 Datasheet
120Kb / 3P
DC SOLID STATE RELAY
SPD03505 CELDUC-SPD03505 Datasheet
73Kb / 2P
DC Solid State Relay
STD03205 CELDUC-STD03205 Datasheet
73Kb / 2P
DC Solid State Relay
STD03505 CELDUC-STD03505 Datasheet
74Kb / 2P
DC Solid State Relay
logo
Willow Technologies Ltd
KD44CF WILLOW-KD44CF Datasheet
296Kb / 4P
DC Solid-State Relay
SERIESCD WILLOW-SERIESCD Datasheet
746Kb / 4P
DC Solid-State Relay
logo
celduc-relais
SPD07505 CELDUC-SPD07505 Datasheet
212Kb / 2P
DC Solid State Relay
STD03510 CELDUC-STD03510 Datasheet
184Kb / 2P
DC Solid State Relay
STD07205 CELDUC-STD07205 Datasheet
647Kb / 2P
DC Solid State Relay
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com