Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SWG50210 Datasheet(PDF) 2 Page - celduc-relais

Part # SWG50210
Description  ONE PHASE CONTROLLER WITH PROPORTIONAL CONTROL 0 - 10V
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CELDUC [celduc-relais]
Direct Link  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

SWG50210 Datasheet(HTML) 2 Page - celduc-relais

  SWG50210 Datasheet HTML 1Page - celduc-relais SWG50210 Datasheet HTML 2Page - celduc-relais SWG50210 Datasheet HTML 3Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
S/GRA/SW5xxxxx/A/31/03/2004
r
e
l
a
i
s
Rue Ampère B.P. 4
42290 SORBIERS - FRANCE
E-Mail : celduc-relais@celduc.com
Fax +33 (0) 4 77 53 85 51
Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21
Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19
www.celduc.com
celduc
Caractéristiques de commande (à 20
°C) / Control characteristics (at 20
°C)
INPUT
Paramètre / Parameter
Symbol
Unit
Tension de commande / Control voltage
Uc
0-10V
V
Courant de commande / Control current (@ Uc )
Ic
0,04 @10V
mA
Résistance interne / Input internal resistor
fig.1
Rc
250
K
Ω
External potentiometer
K
Ω
Caractéristiques d'entrée-sortie (à 20
°C) / Input-output characteristics (at 20
°C)
Isolement entrée-sortie/Input-output isolation @500m
Ui
2500
VRMS
Isolement sortie-semelle/Output-case isolation @500m
Ui
2500
VRMS
Tension assignée Isolement/Rated impulse voltage
Uimp
4000
V
Caractéristiques générales / General characteristics
Paramètre / Parameter
Conditions
Symbol
Typ.
Unit
Plage de température de stockage / Storage température range
-40 / +100
°C
Plage de température de fonctionnement/Operating température range
-25 / +85
°C
page 2 /3 F/GB
Caractéristiques de sortie(à 20
°C) / Output characteristics (at 20
°C)
Paramètre / Parameter
Symbol
SWG50210
SWG50810
Unit
Tension de charge / Load voltage
Ue
230
230
V rms
Plage tension de fonctionnement / Operating range
Uemin-max
115-253
115-253
V rms
Tension crête / Peak voltage
Up
600
600
V
Protection
RC-VDR
RC-VDR
Niveau de synchonisation / Synchronizing level
Usync
12
12
V
Tension d'amorçage / Latching voltage
Ua
8
8
V
Puissance maximale de la charge AC-51 (230VAC 50hz)/ Max AC-51 load
P (AC-51)
28
kW
Courant de surcharge non répétitif /Non repetitive overload current
Itsm
120
350
A
Chute tension directe crête/ On state voltage drop
Vd
1,6
1,6
V
Courant de fuite état bloqué/ Off state leakage current ( @ue)
Ilk
<3
<3
mA
Courant de charge minimum / Minimum load current
Ie min
5
5
mA
Plage de fréquence / Operating frequency range
f
45-66
45-66
Hz
dv/dt état bloqué / Off state dv/dt
dv/dt
200
200
V/
µs
dI/dt maximum non répétitif/ Maximum di/dt non repetitive
di/dt
50
50
A/
µs
I
2t (<10ms)
I
2t
72
612
A
2s
Caractéristiques de sortie(à 20
°C) / Output characteristics (at 20
°C)
Paramètre / Parameter
Commande /control
0-10V
Temps de cycle /cycle time
2s +/- 20% so 100 cycle at 50 Hz
Précision /precision
-2 /+1 period
Linéarité /linearity
±1 period



Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com