Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

XKA20421 Datasheet(PDF) 2 Page - celduc-relais

Part # XKA20421
Description  Solid State Relay for DIN rail fixation
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CELDUC [celduc-relais]
Direct Link  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

XKA20421 Datasheet(HTML) 2 Page - celduc-relais

  XKA20421 Datasheet HTML 1Page - celduc-relais XKA20421 Datasheet HTML 2Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
celduc
r
e
l
a
i
s
Rue Ampère B.P. 4
42290 SORBIERS - FRANCE
E-Mail : celduc-relais@celduc.com
Fax +33 (0) 4 77 53 85 51
Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21
Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19
www.celduc.com
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1
10
100
1000
Nombres de cycles / Number of cycles
Précautions :
* Les relais à semiconducteurs ne procurent pas d'isolation
galvanique entre le réseau et la charge.
* Dans le cas de plusieurs modules côte à côte, prévoir un dé-
rating en courant.
Cautions :
* Semiconductor relays don't provide any galvanic insulation
between the load and the mains.
*
In case of many SSRs side by side, take a derating current in
to account.
Types / Models
AC OUTPUT
Modèles / References
XKA 20420
XKA 20421
XKA70420
XKA70440
XKA90440
Unit
Caractéristiques de sortie/Output characteristics(20
°C)
AC output
AC output
AC output
AC output
AC output
Types
Synchrone
Asynchrone
Synchrone
Synchrone
Synchrone
/ Models
Zero cross
Zero cross
Zero cross
Zero cross
Tension nominale / Nominal voltage
230
230
230
400
400
VRMS
Plage tension de fonctionnement / Operating range
12 à/to 275 12 à/to 275 12 à/to 275
12-440
12-440
VRMS
Tension crête (écrêteur de tension) /
Peak voltage (clamping voltage)
600 (450
@1mA)
600 (450
@1mA)
600 (450
@1mA)
800 (700
@1mA)
800 (700
@1mA)
VPEAK
Niveau de synchonisation / Synchronizing level
± 12
± 12
± 12
± 12
V
Courant nominal (voir les caractéristiques thermiques)
/ Nominal current (see thermal curves)
44444
ARMS
Courant de surcharge accidentel admissible maximum (10ms) :
/ Maximum accidental overload current (10ms) : ITSM
100
100
100
100
100
APEAK
Chute tension directe (In) / On state voltage drop (IN)
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
VPEAK
Courant de fuite état bloqué (@Un/50Hz)
/ Off state leakage current (@Un/50Hz)
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
mARMS
Courant de charge minimum / Minimum load current
55555
mARMS
Courant de maintien / Holding current
50
50
50
50
50
mA
Temps de fermeture (50Hz) / Turn on time (50Hz)
10
0,1
10
10
10
ms
Temps d'ouverture (50Hz) / Turn off time (50Hz)
10
10
10
10
10
ms
Fréquence d'utilisation / Operating frequency
10 à/to 440 10 à/to 440 10 à/to 440 10 à/to 440 10 à/to 440
Hz
dv/dt état bloqué / Off state dv/dt
500
500
500
500
500
V/
µs
I2t (<10ms)
50
50
50
50
50
A2s
di/dt non répétitif / No repetitive di/dt
20
20
20
20
20
A/
µs
Homologation / Approval
Tous les éléments sont UL/All components are UL
Fig. 3 : Courant de surcharge non répétitif /
Non repetitive surge current
empérature ambiante (°C) / Ambient temperature (°C)
0
10
20
0
40
0
60
70
80
0
100
1
2
3
4
5
6
0
XKA
Ucmin
Ucmin
Ucmax
Ucmax
Ucmin/max:Voir plage de tension de commande
/ See input voltage range
Fig.2 Caractéristiques thermiques / thermal curves :
page 2 / 2 F/GB
S/INT/XKA-0001/F/8/04/2008



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com