Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TPIC1505 Datasheet(PDF) 2 Page - Texas Instruments

Part # TPIC1505
Description  QUAD AND HEX POWER DMOS ARRAY
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TI [Texas Instruments]
Direct Link  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TPIC1505 Datasheet(HTML) 2 Page - Texas Instruments

  TPIC1505 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TPIC1505 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TPIC1505 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TPIC1505 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TPIC1505 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TPIC1505 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TPIC1505 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TPIC1505 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TPIC1505 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 16 page
background image
TPIC1505
QUAD AND HEX POWER DMOS ARRAY
SLIS058 – JUNE 1996
2
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
absolute maximum ratings, TC = 25°C (unless otherwise noted)†
Supply-to-GND voltage
20 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Source-to-GND voltage (Q3A, Q4A, Q5A)
20 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Output-to-GND voltage
20 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sense-to-GND voltage
20 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gate-to-source voltage range, VGS (Q1A, Q1B, Q2A, Q2B, Q3A, Q3B,
Q4A, Q4B, Q5A, Q5B)
–0.5 V to 20 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gate-to-source voltage, VGS (Q2C)
– 0.7 V to 6 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Continuous gate-to-source zener-diode current (Q2C)
±10 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pulsed gate-to-source zener-diode current (Q2C)
±50 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Continuous drain current, each output (Q1A, Q1B, Q2A, Q2B)
1.5 A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Continuous drain current, each output (Q3A, Q3B, Q4A, Q4B, Q5A, Q5B)
1 A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Continuous drain current (Q2C)
5 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Continuous source-to-drain diode current (Q1A, Q1B, Q2A, Q2B)
1.5 A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Continuous source-to-drain diode current (Q3A, Q3B, Q4A, Q4B, Q5A, Q5B)
1 A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Continuous source-to-drain diode current (Q2C)
5 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pulsed drain current, each output, Imax (Q1A, Q1B, Q2A, Q2B) (see Note 1 and Figure 24)
6 A
. . . . . . . . .
Pulsed drain current, each output, Imax (Q3A, Q3B, Q4A, Q4B, Q5A, Q5B)
(see Note 1 and Figure 25)
4 A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pulsed drain current, Imax (Q2C) (see Note 1)
20 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Continuous total power dissipation, TC = 70°C (see Note 2 and Figures 24 and 25)
2.86 W
. . . . . . . . . . . . .
Operating virtual junction temperature range, TJ
–40
°C to 150°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operating case temperature range, TC
–40
°C to 125°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Storage temperature range, Tstg
–65
°C to 150°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lead temperature 1,6 mm (1/16 inch) from case for 10 seconds
260
°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
† Stresses beyond those listed under “absolute maximum ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and
functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under “recommended operating conditions” is not
implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.
NOTES:
1. Pulse duration = 10 ms, duty cycle = 2%
2. Package is mounted in intimate contact with infinite heat sink.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com