Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

8423 Datasheet(PDF) 9 Page - ASM GmbH

Part # 8423
Description  DATENLOGGER
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASM-SENSOR [ASM GmbH]
Direct Link  http://www.asm-sensor.com
Logo ASM-SENSOR - ASM GmbH

8423 Datasheet(HTML) 9 Page - ASM GmbH

Back Button 8423 Datasheet HTML 4Page - ASM GmbH 8423 Datasheet HTML 5Page - ASM GmbH 8423 Datasheet HTML 6Page - ASM GmbH 8423 Datasheet HTML 7Page - ASM GmbH 8423 Datasheet HTML 8Page - ASM GmbH 8423 Datasheet HTML 9Page - ASM GmbH 8423 Datasheet HTML 10Page - ASM GmbH 8423 Datasheet HTML 11Page - ASM GmbH 8423 Datasheet HTML 12Page - ASM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
9
Funktionsdaten
Grundlegende Funktionen Steuerung der Eingangs-, Ausgangsmodule, PC-Kommunikation, Datenspeichern auf der CF-Karte
Messparameter
Abhängig vom angeschlossenen Modul: Temperatur (Thermoelement, Pt), Spannung, Feuchte (mit dem optionalen Feuchtesensor), Impulssummierung
(integriert, momentan)
, Drehzahlmessung, Digitalsignal (Logik)
Echtzeit-
Speicherung
Messdaten werden als Binärdaten auf der CF-Karte in Echtzeit gespeichert, und können in separaten Dateien zur voreingestellten Zeit
gespeichert werden, "Speicher voll" oder Überschreib-Modus (die letzten Daten werden gelöscht) wählbar.
Dual-Abtastung
2 unterschiedliche Intervallzeiten (high-speed und low-speed) für jedes Eingangsmodul einstellbar mit Intervallen von: 10, 20, 50, 100, 200 und 500 ms;
1, 2, 5, 10, 20 und 30 s; 1, 2, 5, 10, 20 und 30 min; und 1 h (die Einstellung "low-speed" geteilt durch die "high-speed" muss eine Ganzzahl kleiner als 1.000 ergeben)
Ereignismarkierung Ereignismarken setzen : die [Start / Stop] -Taste während der Messung drücken
Trigger-Funktion
Modus : Single / Repeat, zeitgesteuert : Start / Stopp / Start & Stopp, Pre-Trigger : die Aufzeichnung der Periode vor dem Trigger, einstellbar bei Echtzeit-Speicherung
Trigger-Quellen
Analog-Eingang : max. 120 Kanäle, abhängig von der Anzahl der verwendeten Module.
Impulsummierer-Eingang : max. 120 Kanäle, abhängig von der Anzahl der verwendeten Module.
Logik-Eingang : max. 120 Kanäle, abhängig von der Anzahl der verwendeten Module.
Externer Trigger : bei Anstieg oder Abfall des externen Eingangssignals (wählbar)
AND/UND oder ODER/OR-Logik für jede Triggerquelle, Trigger-Bedingung für jeden Kanal einstellbar
Triggerarten
Pegel: Triggerung beim Über-/Unterschreiten des voreingestellten Pegels
Fenster: Triggerung beim Betreten oder Verlassen eines durch den oberen/unteren Grenzwert definierten Bereichs
Trigger-Pegel-Auflösung : 0,1 % v. Messbereich Logik : 1, 0, × (Mustertrigger)
Externes
Triggersignal
Anstieg : Low-Pegel (0 bis 1,0 V) bis High-Pegel (2,5 V bis 5,0 V)
Abfall : High-Pegel (2,5 V bis 5,0 V) bis Low-Pegel (0 bis 1,0 V), oder kurzgeschlossen
Eingangsspannungsbereich : -5 V bis 10 V, Filter ausschaltbar (ON/OFF), Impulsweiten-Antwort : über 1 ms (High), über 2 ms (Low) bei
ausgeschaltetem Filter (OFF), über 2,5 ms (High), über 4 ms (Low) bei eingeschaltetem Filter (ON)
Alarm-Ausgang
Anschluß mit Alarm-Modul 8997 zusammen mit anderen Messmodulen (der Anschluß 8997 allein ist nicht möglich!)
Alarmtyp
Level: Triggerung beim Über-/Unterschreiten des voreingestellten Pegels
Window: Triggerung beim Betreten oder Verlassen eines durch den oberen/unteren Grenzwert definierten Bereichs
Logik-Muster : Triggerung bei der Erfüllung eines spezifizierten Musters
Sperreinstellung : verriegelt /nicht verriegelt
Start-Backup
möglich
PC-Schnittstelle
Speichermedien
CF -Karten-Slot, CF-Karten: HIOKI 9727 (256MB), 9728 (512MB), 9729 (1GB), MS-DOS-Format
Schnittstelle
LAN : 100Base-TX, DHCP, DNS USB : Ver 2.0, Buchse Typ-B
PC-Steuerung
Die Datenerfassung und die Messeinstellungen werden mit der Anwendungssoftware gesteuert; die im Internspeicher und auf der CF-Karte gespeicherten Messdaten werden
über die FTP-Server-Funktion heruntergeladen; einfache Operationen sind (Messstart/-stopp und Datenerfassung im Internspeicher) über die HTTP-Server-Funktion möglich
Technische Daten
8423 Hauptgerät (Genaugkeit bei 23 ±5˚C, 30 bis 80% rel. Feuchte, nach 30 Min. Aufwärmphase; Genauigkeit garantiert für 1 Jahr)
Anzeige
LCD, 16 Zeichen × 2 Zeilen, 5 × 8 Punkte / Zeichen
Speicherkapazität
Insgesamt 16 M-Worte (ca. 16.77 Millionen Datenpunkte: 32 Megabyte)
Externe
Steueranschlüsse
Anschlußblock, Druckknopf-Typ : Externer Trigger/ Eingang für externe Abtastung (exclusive ODER/OR), externer Start-Eingang, externer Stopp-Eingang
Externe Abtastung : Anstieg oder Abfall (wählbar)
Anstieg : Low (0 bis 1,0 V) bis High (2,5 bis 5,0 V)
Abfall : High (2,5 bis 5,0 V) bis Low (0 bis 1,0 V), oder kurzgeschlossen
Eingangsspannungsbereich : -5 bis 10 V DC, Filter ausschaltbar (ON/OFF)
Impulsweite-Antwort : über 1 ms bei "H", über 2 ms bei "L" (Filter AUS/OFF), über 2,5 ms bei "H", über 4 ms bei "L" (Filter EIN/ON)
Max. Periode der externen Abtastung : 10 ms (Digitalfilter AUS/OFF), 20 ms (Digitalfilter AUS/OFF, synchronisierte Messung), 5 s (Digitalfilter EIN/AN, kombiniert mit
der Feuchtemessung)
Synchronisierte Abtastung : max. 5 Module, Anschluß mit dem 9683 Anschlußkabel
Interne Uhr
Autom. Kalender, autom. Schaltjahr-Umstellung, Genauigkeit : eingeschaltet ±0,2s/ Tag ON, ausgeschaltet ±3s/ Tag (OFF) (bei 23˚C)
Genauigkeit der Zeitbasis ±0,2s/ Tag bei der Messung (bei 23˚C)
Aufzeichn. Intervall
10ms, 20ms, 50ms, 100ms, 200ms, 500ms, 1s, 2s, 5s, 10s, 20s, 30s, 1min, 2min, 5min, 10min, 20min, 30min, 1hr (5s bis 1h wenn mit Feuchtemessung kombiniert)
Aufzeichn. Länge
Länge einstellbar oder kontinuierlich; Daten speichern : die letzten 16-Mega-Daten im Internspeicher (für 1-Kanal-Aufzeichnung. Für n Kanäle: 16 M-Daten / n-Kanäle)
Aufzeichn. Modus
kontinuierlich, wiederholt, zeitgesteuert (Continue, Repeat, Timer)
Anzahl Daten
Für Analog- "n"-Kanäle, ( 16-Mega-Daten / n-Kanäle )
Batterielebensdauer Backup-Batterie für die interne Uhr und Einstellungen: Batterielebensdauer mind. 10 Jahre (bei 23˚C)
Anzahl der Module
Max. 8 Module (insgesamt 120 Kanäle)
Umgebungs-Bedingungen Betriebstemperatur und -feuchte : 0 bis 40˚C, 30 bis 80% rel. Feuchte, Lagertemperatur und -feuchte : -10 bis 50˚C, bis 80% rel. Feuchte, (nicht kondensierend)
Normenkonformität
Sicherheit : EN61010, EMV : EN61326, EN61000-3-2, EN61000-3-3
Stromversogung
(1) mit dem AC-Netzteil 9418, 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz (2) mit 12 V-Batterie (die Spannung kann zwischen -20% bis +30% betragen).
Stromaufnahme
20 VA (mit 8 Modulen)
Abmessungen und Gewicht Ca. B67 × H133 × T125 mm , 600 g
Zubehör
1 Bedienungsanleitung, 1 Kurzanleitung, AC-Netzteil 9418-15, USB-Kabel, Befestigungsschiene, CD-R (Software "Logger Utility"),
Abdeckung für die Anschlüsse, Ferrit-Hülse



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com