Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

032108 Datasheet(PDF) 1 Page - Lumberg

Part # 032108
Description  Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 68
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

032108 Datasheet(HTML) 1 Page - Lumberg

  032108 Datasheet HTML 1Page - Lumberg 032108 Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
0321
*a Dichtung
gasket
joint d’étanchéité
0321 03
0321 04
0321 05
0321 05-1
0321 06
0321 07
0321 07-1
0321 08
0321 08-1
0321 12
0321 14
Kupplung nach IEC 60130-9, IP 68, mit Schraubverschluss
und Lötanschlüssen
1. Temperaturbereich
-40 °C/+85 °C
2. Werkstoffe
Kontaktträger
PA GF
Kontaktbuchse 3- bis 8-polig
CuZn, versilbert und flashvergoldet
Kontaktbuchse 12-bis 14-polig
CuZn, unternickelt und vergoldet
Gehäuse
CuZn, vernickelt
Rändelmutter
CuZn, vernickelt
Dichtung
NBR
3. Mechanische Daten
Steckkraft/Kontakt 3- bis 8-polig1
< 5,0 N
Steckkraft/Kontakt 12-bis 14-polig2 < 5,0 N
Ziehkraft/Kontakt 3- bis 8-polig1
> 1,2 N
Ziehkraft/Kontakt 12-bis 14-polig2
> 0,9 N
Kontaktierung mit
Steckern 031..., 033..., 0365
Schutzart3
IP 68
Weiteres siehe Tabelle
4. Elektrische Daten
Durchgangswiderstand
≤ 5 mΩ
Weiteres siehe Tabelle
1
gemessen mit einem polierten Stahlstift, Nennmaß 1,5 mm
2
gemessen mit einem polierten Stahlstift, Nennmaß 1,0 mm
3
nach DIN EN 60529, nur in verschraubtem Zustand mit einem dazugehörigen
Gegenstück, IP-X8-Anforderungen in Absprache zwischen Anwender und
Hersteller
4
nach VDE 0110/IEC 60664
Polbilder, von der Lötseite gesehen
Pin configurations, solder side view
Schémas de raccordement, vus du côté à souder
Kupplung
socket
connecteur femelle
0321
Montageschlüssel
wrench
clé de montage
0380
Stecker
plug
connecteur mâle
0331
www.lumberg.com
12/2009
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 68
Circular connectors with threaded joint acc. to IEC 60130-9, IP 68
Connecteurs circulaires avec verrouillage à vis suivant CEI 60130-9, IP 68


Similar Part No. - 032108

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
032108 LUMBERG-032108 Datasheet
478Kb / 4P
Circular connectors with threaded joint M16 acc. to IEC 61076-2-106, IP40/IP67/IP68
032108-1 LUMBERG-032108-1 Datasheet
478Kb / 4P
Circular connectors with threaded joint M16 acc. to IEC 61076-2-106, IP40/IP67/IP68
More results

Similar Description - 032108

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
0331 LUMBERG-0331 Datasheet
130Kb / 2P
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 68
0380 LUMBERG-0380 Datasheet
74Kb / 1P
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40/IP 68
032098 LUMBERG-032098 Datasheet
475Kb / 2P
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
033098 LUMBERG-033098 Datasheet
107Kb / 2P
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
KGR LUMBERG-KGR Datasheet
565Kb / 3P
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
KGV LUMBERG-KGV Datasheet
485Kb / 2P
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
SFV LUMBERG-SFV Datasheet
117Kb / 2P
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
SGR LUMBERG-SGR Datasheet
181Kb / 3P
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
WKV LUMBERG-WKV Datasheet
470Kb / 2P
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
WSV LUMBERG-WSV Datasheet
101Kb / 2P
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com