Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

0369 Datasheet(PDF) 2 Page - Lumberg

Part # 0369
Description  Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

0369 Datasheet(HTML) 2 Page - Lumberg

  0369 Datasheet HTML 1Page - Lumberg 0369 Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
Circular connectors with threaded joint acc. to IEC 60130-9 and AISG specification, IP 68
Connecteurs circulaires avec verrouillage à vis suivant CEI 60130-9 et spécification AISG, IP 68
Crimp contact
0369: contact pin
0364: contact bush
1. Temperature range
-40 °C/+85 °C
2. Materials
Contact pin 0369
CuSn, silvered
Contact pin 0369 V109
CuSn, gilded
Contact bush 0364
CuSn, silvered
Contact bush 0364 V109
CuSn, gilded
3. Mechanical data1
Insertion force/contact2
≤ 3.0 N
Withdrawal force/contact2
≥ 1.2 N
Suitable housing 0369
empty housing 0365
Suitable housing 0364
empty housing 0360, 0362..., 0363
Connectable conductors crimp terminal
Section
0.25–0.75 mm2 (AWG 23–18)
Insulation diameter/conductor
≤ 1.8 mm
Double crimp possible on request.
4. Electrical data1
Contact resistance
≤ 5 mΩ
Rated current
5 A
1
further data see 0360 and 0365
2
measured with a polished steel pin, nominal thickness 1.5 mm
3
measured with a proper counterpart
0369
0369
Contact à sertir
0369: contact à broche
0364: prise de contact
1. Température d’utilisation
-40 °C/+85 °C
2. Matériaux
Contact à broche 0369
CuSn, argenté
Contact à broche 0369 V109
CuSn, doré
Prise de contact 0364
CuSn, argenté
Prise de contact 0364 V109
CuSn, doré
3. Caractéristiques mécaniques1
Force d’insertion/contact2
≤ 3,0 N
Force de séparation/contact2
≥ 1,2 N
Boîtier assorti 0369
boîtier vide 0365
Boîtier assorti 0364
boîtier vide 0360, 0362..., 0363
Conducteurs raccordables terminal à sertir
Section
0,25–0,75 mm2 (AWG 23–18)
Diamètre d’isolement/conducteur
≤ 1,8 mm
Sertissage double possible sur demande.
4. Caractéristiques électriques1
Résistance de contact
≤ 5 mΩ
Courant assigné
5 A
1
autres caractéristiques voir 0360 et 0365
2
mesurée avec une tige d’acier poli, épaisseur nominale 1,5 mm
3
mesurée avec un propre pendant
0364
0364
Verpackung: auf Rolle
Packaging: on reel
Emballage: en bobine
Bestellbezeichnung
Polzahl Verpackungseinheit
Designation
Poles
Package unit
Désignation
Pôles
Unité d’emballage
0369
1
10000
0369 V109
1
10000
0369 V109 VP18
1
350
0364
1
10000
0364 V109
1
10000
0364 V109 VP18
1
350
Bitte beachten! Um die sichere Funktion der Steckverbinder zu gewährleisten, müssen sie auf Lumberg-Verarbeitungs-
mitteln konfektioniert werden. Rationelle Verarbeitungsmittel für Crimpkontakte finden SIe im Internet unter
www.lumberg.com oder im Katalog „Werkzeuge und Verarbeitungsmaschinen“.
Please notice! In order to assure safe function of the connectors they must be processed on Lumberg harnessing equip-
ment. Efficient tooling equipment for crimp contacts can be found on the Internet at www.lumberg.com or in the catalog
“Tools and Harnessing Machines”.
Veuillez observer s.v.p.! Pour assurer la fonction sûre des connecteurs il faut qu’ils soient confectionnés avec l’outillage de
confectionnement de Lumberg. Tout équipement rationel pour le confectionnement des contacts à sertir se trouve sur
Internet à www.lumberg.com et dans le catalogue «Outillage et Machines de Confectionnement».
www.lumberg.com
12/2009



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com