Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

3550 Datasheet(PDF) 2 Page - Lumberg

Part # 3550
Description  RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

3550 Datasheet(HTML) 2 Page - Lumberg

  3550 Datasheet HTML 1Page - Lumberg 3550 Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm
Connecteurs RAST 2.5, pas 2,5/5,0 mm
RAST 2.5 pin header, with locking latch and positioning
spigot
contact pitch 2.5 mm
1. Temperature range
-40 °C/+120 °C
2. Materials
Insulating body1
PA 6.6 GF, V0 according to UL 94
Contact pin
CuZn, pre-nickeled and tinned
3. Mechanical data
Mating with
connectors 3521, 3521-2,
connectors acc. to RAST 2.5 standard
Proposed keyings on the Internet site www.lumberg.com
4. Electrical data (at T
amb 20 °C)
Rated current
4 A at T
amb
60 °C
2 A at T
amb 120 °C
Rated voltage2
32 V AC
Material group2
IIIa (CTI
≥ 250)
Creepage distance
≥ 1.8 mm
Clearance
≥ 1.8 mm
Insulation resistance
> 1 G
Ω
1
component glow wire resistant (GWT 750 °C), testing acc. to IEC 60695-2-11,
assessment acc. to IEC 60335-1 (flame < 2 s)
2
according to DIN EN 60664/IEC 60664 being connected to RAST 2.5 con-
nector
Réglette à broches RAST 2.5, droite, avec languette de ver-
rouillage et goujon de positionnement
pas des contacts 2,5 mm
1. Température d’utilisation
-40 °C/+120 °C
2. Matériaux
Corps isolant1
PA 6.6 GF, V0 suivant UL 94
Contact à broche
CuZn, sous-nickelé et étamé
3. Caractéristiques mécaniques
Raccordement avec
connecteurs 3521, 3521-2,
connecteurs suivant standard RAST 2,5
Codages proposés sur Internet à l’adresse www.lumberg.com
4. Caractéristiques électriques (à T
amb 20 °C)
Courant assigné
4 A à T
amb
60 °C
2 A à T
amb 120 °C
Tension assignée2
32 V AC
Groupe de matériau2
IIIa (CTI
≥ 250)
Distance d’isolement
≥ 1,8 mm
Ligne de fuite
≥ 1,8 mm
Résistance d’isolement
> 1 G
Ω
1
composant résistant à fil incandescant (GWT 750 °C), essai suivant
CEI 60695-2-11, évaluation suivant CEI 60335-1 (flamme < 2 s)
2
suivant DIN EN 60664/CEI 60664 en connexion avec connecteur RAST 2,5
3550
3550
Bestellbezeichnung*
Polzahl
Verpackungseinheit
Abmessungen
Designation*
Poles
Package unit
Dimensions
Désignation*
Pôles
Unité d’emballage
Dimensions
A (mm)
B (mm)
C (mm)
3550 02
2
1000
2,5
7,6
9,2
3550 03
3
1000
5,0
10,1
11,7
3550 04
4
1000
7,5
12,6
14,2
3550 05
5
1000
10,0
15,1
16,7
3550 06
6
500
12,5
17,6
19,2
3550 07
7
500
15,0
20,1
21,7
3550 08
8
500
17,5
22,6
24,2
3550 09
9
500
20,0
25,1
26,7
3550 10
10
500
22,5
27,6
29,2
3550 11
11
250
25,0
30,1
31,7
3550 12
12
250
27,5
32,6
34,2
3550 13
13
250
30,0
35,1
36,7
3550 14
14
250
32,5
37,6
39,2
3550 15
15
250
35,0
40,1
41,7
3550 16
16
250
37,5
42,6
44,2
3550 17
17
250
40,0
45,1
46,7
3550 18
18
250
42,5
47,6
49,2
3550 19
19
250
45,0
50,1
51,7
3550 20
20
250
47,5
52,6
54,2
*
Die Bestellbezeichnung ist um weitere Angaben (z.B. Kodierung) zu ergänzen, siehe Umschlaginnenseite, Seite 4.71 und Internet www.lumberg.com.
Designation to be completed by further details (e.g. keying), see inner cover, page 4.71 and Internet site www.lumberg.com.
Ajouter d’autres spécifications (par exemple codage) à la désignation, voir côté intérieur de la couverture, page 4.71 et site Internet www.lumberg.com.
Verpackung: lose im Karton
Packaging: in bulk, in a cardboard box
Emballage: en vrac, dans un carton
www.lumberg.com
11/2009



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com