Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

357002 Datasheet(PDF) 2 Page - Lumberg

Part # 357002
Description  RAST-2.5-Power-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

357002 Datasheet(HTML) 2 Page - Lumberg

  357002 Datasheet HTML 1Page - Lumberg 357002 Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
RAST 2.5 Power connector for direct and indirect mating,
insulation displacement technology (IDT)
contact pitch 5.0 mm
1. Temperature range
-40 °C/+130 °C
2. Materials
Insulating body 3570
PBT, V0 according to UL 94
Insulating body 3570 M091
PA 6, V2 according to UL 94
Contact spring
CuSn, silvered
3. Mechanical data
Insertion force/contact2
≤ 4.0 N
Withdrawal force/contact2
≥ 0.5 N
Mating with
printed circuit board 1.5 ± 0.14 mm
in conjunction with guide frame 3500,
pin headers 3542, 3542-1, 3546,
3546-1, 3552, 355299, 3556,
pin headers acc. to RAST 2.5 standard
Connectable conductors insulation displacement terminal
Section
0.50–0.75 mm2
Insulation diameter
≤ 2.5 mm
Approved cables on the Internet site www.lumberg.com
Proposed keyings on the Internet site www.lumberg.com
4. Electrical data (at T
amb 20 °C)
Contact resistance
≤ 5 mΩ
Rated current
6 A at T
amb 70 °C
(10 A with indirect mating, 2–5 poles)
Rated voltage3
250 V AC
Material group 35703
IIIa (CTI
≥ 250)
Material group 3570 M093
III (CTI
≥ 250)
Creepage distance
≥ 3.2 mm
Clearance
≥ 3.2 mm
Insulation resistance
> 1 G
Ω
1
component glow wire resistant (GWT 750 °C), testing acc. to IEC 60695-2-11,
assessment acc. to IEC 60335-1 (flame < 2 s)
2
measured with a polished steel pin, nominal thickness 1.5 mm
3
according to DIN EN 60664/IEC 60664
Connecteur RAST 2.5 Power pour enfichage direct et indi-
rect, technologie de déplacement d’isolant
pas des contacts 5,0 mm
1. Température d’utilisation
-40 °C/+130 °C
2. Matériaux
Corps isolant 3570
PBT, V0 suivant UL 94
Corps isolant 3570 M091
PA 6, V2 suivant UL 94
Ressort de contact
CuSn, argenté
3. Caractéristiques mécaniques
Force d’insertion/contact1
≤ 4,0 N
Force de séparation/contact1
≥ 0,5 N
Raccordement avec
carte imprimée 1,5 ± 0,14 mm en rela-
tion avec cadre de guidage 3500,
réglettes à broches 3542, 3542-1,
3546, 3546-1, 3552, 355299, 3556,
réglettes à broches suivant standard
RAST 2,5
Conducteurs raccordables à déplacement d’isolant
Section
0,50–0,75 mm2
Diamètre d’isolement
≤ 2,5 mm
Câbles approuvés sur Internet à l’adresse www.lumberg.com
Codages proposés sur Internet à l’adresse www.lumberg.com
4. Caractéristiques électriques (à T
amb 20 °C)
Résistance de contact
≤ 5 mΩ
Courant assigné
6 A à T
amb 70 °C
(10 A à enfichage indirect, 2–5 pôles)
Tension assignée3
250 V AC
Groupe de matériau 35703
IIIa (CTI
≥ 250)
Groupe de matériau 3570 M093
III (CTI
≥ 250)
Distance d’isolement
≥ 3,2 mm
Ligne de fuite
≥ 3,2 mm
Résistance d’isolement
> 1 G
Ω
1
composant résistant à fil incandescant (GWT 750 °C), essai suivant
CEI 60695-2-11, évaluation suivant CEI 60335-1 (flamme < 2 s)
2
mesurée avec une tige d’acier poli, épaisseur nominale 1,5 mm
3
suivant DIN EN 60664/CEI 60664
3570
3570
RAST-2.5-Power-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
RAST 2.5 Power connectors, pitch 5.0 mm
Connecteurs RAST 2.5 Power, pas 5,0 mm
Bestellbezeichnung*
Polzahl
Verpackungseinheit
Abmessungen
Designation*
Poles
Package unit
Dimensions
Désignation*
Pôles
Unité d’emballage
Dimensions
A (mm)
B (mm)
3570 02
2
3528
5,0
9,9
3570 03
3
2352
10,0
14,9
3570 04
4
1764
15,0
19,9
3570 05
5
1178
20,0
24,9
3570 06
6
1178
25,0
29,9
3570 07
7
882
30,0
34,9
3570 08
8
882
35,0
39,9
3570 09
9
588
40,0
44,9
3570 10
10
588
45,0
49,9
*
Die Bestellbezeichnung ist um weitere Angaben (z.B. Kodierung) zu ergänzen, siehe Umschlaginnenseite, Seite 4.71 und Internet www.lumberg.com.
Designation to be completed by further details (e.g. keying), see inner cover, page 4.71 and Internet site www.lumberg.com.
Ajouter d’autres spécifications (par exemple codage) à la désignation, voir côté intérieur de la couverture, page 4.71 et site Internet www.lumberg.com.
Verpackung: verkettet, im Karton
Packaging: chained, in a cardboard box
Emballage: en bandes, dans un carton
www.lumberg.com
11/2009



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com