Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

363602 Datasheet(PDF) 2 Page - Lumberg

Part # 363602
Description  RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

363602 Datasheet(HTML) 2 Page - Lumberg

  363602 Datasheet HTML 1Page - Lumberg 363602 Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
RAST 5 connectors, pitch 5.0 mm
Connecteurs RAST 5, pas 5,0 mm
RAST 5 connector for direct mating, insulation displacement
technology (IDT), alternatively with or without locking on
printed circuit board, with or without keying rib and closed
sides, consecutive placement without loss of pitch
1. Temperature range
3636
-40 °C/+110 °C
3636 M08
-40 °C/+130 °C
2. Materials
Insulating body 3636 (S01)
PA, V2 according to UL 94
Insulating body 3636 M08(S01)1
PA, V2 according to UL 94
Contact spring
CuSn, tinned
3. Mechanical data
Insertion force/contact2
≤ 4.0 N
Withdrawal force/contact2
≥ 1.0 N
Retaining force/lock3
≥ 6.0 N
Mating with
printed circuit board 1.5 ± 0.14 mm
Connectable conductors insulation displacement terminal
Section 3636 (M08)
0.50–0.75 mm2
Section 3636 (M08)S01
0.22–0.38 mm2
Insulation diameter
≤ 2.5 mm
Approved cables on the Internet site www.lumberg.com
Proposed keyings on the Internet site www.lumberg.com
4. Electrical data
Contact resistance
≤ 5 mΩ
Rated current 3636 (M08)
6 A/0.75 mm2 at T
amb 70 °C
Rated current 3636 (M08)S01
4 A/0.38 mm2 at T
amb 70 °C
Rated voltage4
250 V AC
Material group 3636 (S01)4
II (CTI
≥ 450)
Material group 3636 M08(S01)4
IIIa (CTI
≥ 325)
Creepage distance
≥ 3.2 mm
Clearance
≥ 3.2 mm
Insulation resistance
> 10 G
Ω
1
component glow wire resistant (GWT 750 °C), testing acc. to IEC 60695-2-11,
assessment acc. to IEC 60335-1 (flame < 2 s)
2
measured with a polished flat steel pin, nominal thickness 1.5 mm
3
measured with a polished steel gauge, nominal thickness 1.5 mm
4
according to DIN EN 60664/IEC 60664
Connecteur RAST 5 pour enfichage direct, technologie de
déplacement d’isolant, au choix avec ou sans verrouillage
sur carte imprimée, avec ou sans cloison de codage et
parois latérales fermées, emboîtable sans perte de pas
1. Température d’utilisation
3636
-40 °C/+110 °C
3636 M08
-40 °C/+130 °C
2. Matériaux
Corps isolant 3636 (S01)
PA, V2 suivant UL 94
Corps isolant 3636 M08(S01)1
PA, V2 suivant UL 94
Ressort de contact
CuSn, étamé
3. Caractéristiques mécaniques
Force d’insertion/contact2
≤ 4,0 N
Force de séparation/contact2
≥ 1,0 N
Force de rétention/verrouillage3
≥ 6,0 N
Raccordement avec
carte imprimée 1,5 ± 0,14 mm
Conducteurs raccordables à déplacement d’isolant
Section 3633 (M08)
0,50–0,75 mm2
Section 3633 (M08)S01
0,22–0,38 mm2
Diamètre d’isolement
≤ 2,5 mm
Câbles approuvés sur Internet à l’adresse www.lumberg.com
Codages proposés sur Internet à l’adresse www.lumberg.com
4. Caractéristiques électriques
Résistance de contact
≤ 5 mΩ
Courant assigné 3636 (M08)
6 A/0,75 mm2 à T
amb 70 °C
Courant assigné 3636 (M08)S01
4 A/0,38 mm2 à T
amb 70 °C
Tension assignée4
250 V AC
Groupe de matériau 3636 (S01)4
II (CTI
≥ 450)
Groupe de matériau 3636 M08(S01)4 IIIa (CTI
≥ 325)
Distance d’isolement
≥ 3,2 mm
Ligne de fuite
≥ 3,2 mm
Résistance d’isolement
> 10 G
Ω
1
composant résistant à fil incandescant (GWT 750 °C), essai suivant
CEI 60695-2-11, évaluation suivant CEI 60335-1 (flamme < 2 s)
2
mesurée avec une tige plate d’acier poli, épaisseur nominale 1,5 mm
3
mesurée avec un gabarit d’acier poli, épaisseur nominale 1,5 mm
4
suivant DIN EN 60664/CEI 60664
3636
3636
Bestellbezeichnung*
Polzahl
VE
Abmessungen
Designation*
Poles
PU
Dimensions
Désignation*
Pôles
UE
Dimensions
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
3636 02
2
3600
5,0
10,0
7,3
3636 03
3
2250
10,0
15,0
12,3
5,0
3636 04
4
1800
15,0
20,0
17,3
10,0
3636 05
5
1350
20,0
25,0
22,3
15,0
3636 06
6
900
25,0
30,0
27,3
20,0
3636 07
7
900
30,0
35,0
32,3
25,0
3636 08
8
900
35,0
40,0
37,3
30,0
3636 09
9
450
40,0
45,0
42,3
35,0
3636 10
10
450
45,0
50,0
47,3
40,0
3636 11
11
450
50,0
55,0
52,3
45,0
3636 12
12
450
55,0
60,0
57,3
50,0
*
Die Bestellbezeichnung ist um weitere Angaben (z.B. Kodierung) zu ergänzen, siehe Umschlaginnenseite, Seite 5.84 und Internet www.lumberg.com.
Designation to be completed by further details (e.g. keying), see inner cover, page 5.84 and Internet site www.lumberg.com.
Ajouter d’autres spécifications (par exemple codage) à la désignation, voir côté intérieur de la couverture, page 5.84 et site Internet www.lumberg.com.
Verpackung: verkettet, im Karton
Packaging: chained, in a cardboard box
Emballage: en bandes, dans un carton



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com