Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

364508 Datasheet(PDF) 1 Page - Lumberg

Part # 364508
Description  RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

364508 Datasheet(HTML) 1 Page - Lumberg

  364508 Datasheet HTML 1Page - Lumberg 364508 Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
3645
Reg.-Nr. B317
®
®
RAST-5-Messerleiste, abgewinkelt, mit untenliegender Ver-
riegelung, hohe Bauform
1. Temperaturbereich
-40 °C/+120 °C
2. Werkstoffe
Kontaktträger1
PA GF, V0 nach UL 94
Kontaktmesser 3645
CuZn, unternickelt und verzinnt
Kontaktmesser 3645 V167
CuZn, unternickelt und versilbert
3. Mechanische Daten
Kontaktmesser
6,3 x 0,8 mm nach DIN 46244
Kontaktierung mit
3645
Steckverbindern 3611, 3615, 3623,
3626, Steckverbindern nach RAST-5-
Standard
3645 V167
Steckverbindern 3625, Steckverbin-
dern nach RAST-5-Standard
Kodiervorschläge im Internet unter www.lumberg.com
4. Elektrische Daten
Bemessungsstrom 3645
10 A bei T
U 70 °C
Bemessungsstrom 3645 V167
16 A bei T
U 70 °C
Bemessungsspannung2
250 V AC
Isolierstoffgruppe2
IIIa (CTI
≥ 350)
Kriechstrecke
≥ 4,0 mm
Luftstrecke
≥ 4,0 mm
Isolationswiderstand
> 10 G
Ω
1
Bauteil glühdrahtbeständig (GWT 750 °C), Prüfung nach IEC 60695-2-11,
Beurteilung nach IEC 60335-1 (Flamme < 2 s)
2
nach DIN EN 60664/IEC 60664
*a K = Kodierung
K = keying
K = codage
P = Positionierung
P = positioning
P = positionnement
V = Raum für Verriegelung
V = space for lock
V = emplacement pour verrouillage
*b Lochbild in der Leiterplatte, von der Lötseite gesehen
printed circuit board layout, solder side view
modèle de la carte imprimée, vue du côté à souder
RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
RAST 5 connectors, pitch 5.0 mm
Connecteurs RAST 5, pas 5,0 mm


Similar Part No. - 364508

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
364508 LUMBERG-364508 Datasheet
530Kb / 3P
RAST 5 connectors, pitch 5.0 mm
364508V167 LUMBERG-364508V167 Datasheet
513Kb / 3P
RAST 5 connectors, pitch 5.0 mm
More results

Similar Description - 364508

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
3602 LUMBERG-3602 Datasheet
89Kb / 2P
RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
3612 LUMBERG-3612 Datasheet
277Kb / 2P
RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
3618 LUMBERG-3618 Datasheet
109Kb / 2P
RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
3628 LUMBERG-3628 Datasheet
106Kb / 2P
RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
3647 LUMBERG-3647 Datasheet
102Kb / 2P
RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
3647-1 LUMBERG-3647-1 Datasheet
90Kb / 2P
RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
3671 LUMBERG-3671 Datasheet
89Kb / 2P
RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
3676 LUMBERG-3676 Datasheet
114Kb / 2P
RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
3678 LUMBERG-3678 Datasheet
104Kb / 2P
RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
3686 LUMBERG-3686 Datasheet
107Kb / 2P
RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com