Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

380113 Datasheet(PDF) 2 Page - Lumberg

Part # 380113
Description  Multimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

380113 Datasheet(HTML) 2 Page - Lumberg

  380113 Datasheet HTML 1Page - Lumberg 380113 Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Multimodul™-Steckverbinder, Raster 2,5 mm
Multimodul™ connectors, pitch 2.5 mm
Connecteurs Multimodul™, pas 2,5 mm
Multimodul™ socket board, angular, with retaining hooks
3800: without locking nose
3801: with locking nose
1. Temperature range
-40 °C/+120 °C
2. Materials
Insulating body1
PA GF, V0 according to UL 94
Contact spring
CuZn, pre-nickeled and tinned
3. Mechanical data
Insertion force/contact2
≤ 4,0 N
Withdrawal force/contact2
≥ 0,5 N
Mating
3800 with
pin header 3851
3801 with
pin header 3855
4. Electrical data
Rated current
3 A at T
amb 25 °C
Rated voltage3
250 V AC
Material group3
IIIa (CTI
≥ 250)
Creepage distance
≥ 3 mm
Clearance
≥ 3 mm
Insulation resistance
> 1 G
Ω
1
component glow wire resistant (GWT 750 °C), testing acc. to IEC 60695-2-11,
assessment acc. to IEC 60335-1 (flame < 2 s)
2
measured with a polished steel pin, nominal thickness 0.65 mm
3
according to DIN EN 60664/IEC 60664
Réglette à prises femelles Multimodul™, angulaire, avec
crochets de fixation
3800: sans nez de verrouillage
3801: avec nez de verrouillage
1. Température d’utilisation
-40 °C/+120 °C
2. Matériaux
Corps isolant1
PA GF, V0 suivant UL 94
Ressort de contact
CuZn, sous-nickelé et étamé
3. Caractéristiques mécaniques
Force d’insertion/contact2
≤ 4,0 N
Force de séparation/contact2
≥ 0,5 N
Raccordement
3800 avec
réglette à broches 3851
3801 avec
réglette à broches 3855
4. Caractéristiques électriques
Courant assigné
3 A à T
amb 25 °C
Tension assignée3
250 V AC
Groupe de matériau3
IIIa (CTI
≥ 250)
Distance d’isolement
≥ 3 mm
Ligne de fuite
≥ 3 mm
Résistance d’isolement
> 1 G
Ω
1
composant résistant à fil incandescant (GWT 750 °C), essai suivant
CEI 60695-2-11, évaluation suivant CEI 60335-1 (flamme < 2 s)
2
mesurée avec une tige d’acier poli, épaisseur nominale 0,65 mm
3
suivant DIN EN 60664/CEI 6066
Bestellbezeichnung*
Polzahl
Verpackungseinheit
Abmessungen
Designation*
Poles
Package unit
Dimensions
Désignation*
Pôles
Unité d’emballage
Dimensions
A (mm)
B (mm)
3800 02
3801 02
2
1800
2,5
7,5
3800 03
3801 03
3
1360
5,0
10,0
3800 04
3801 04
4
1000
7,5
12,5
3800 05
3801 05
5
800
10,0
15,0
3800 06
3801 06
6
600
12,5
17,5
3800 07
3801 07
7
600
15,0
20,0
3800 08
3801 08
8
600
17,5
22,5
3800 09
3801 09
9
400
20,0
25,0
3800 10
3801 10
10
400
22,5
27,5
3800 11
3801 11
11
400
25,0
30,0
3800 12
3801 12
12
400
27,5
32,5
3800 13
3801 13
13
360
30,0
35,0
3800 14
3801 14
14
320
32,5
37,5
3800 15
3801 15
15
320
35,0
40,0
3800 16
3801 16
16
320
37,5
42,5
3800 17
3801 17
17
280
40,0
45,0
3800 18
3801 18
18
280
42,5
47,5
3800 19
3801 19
19
240
45,0
50,0
3800 20
3801 20
20
240
47,5
52,5
*
Die Bestellbezeichnung ist um weitere Angaben (z.B. Kodierung) zu ergänzen, siehe Umschlaginnenseite, Seite 6.4 und Internet www.lumberg.com.
Designation to be completed by further details (e.g. keying), see inner cover, page 6.4 and Internet site www.lumberg.com.
Ajouter d’autres spécifications (par exemple codage) à la désignation, voir côté intérieur de la couverture, page 6.4 et site Internet www.lumberg.com.
Verpackung: lose im Karton
Packaging: in bulk, in a cardboard box
Emballage: en vrac, dans un carton
3801
3801
3800
3800
www.lumberg.com
11/2009



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com