Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

MICA Datasheet(PDF) 1 Page - Lumberg

Part # MICA
Description  Micromodul??Steckverbinder, Raster 1,27 mm
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

MICA Datasheet(HTML) 1 Page - Lumberg

  MICA Datasheet HTML 1Page - Lumberg MICA Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Micromodul™-Steckverbinder für indirektes Stecken, in
Schneidklemmtechnik (SKT), mit Verrastung
MICA: lose
MICA VP3: auf Rolle
1. Temperaturbereich
-40 °C/+105 °C
2. Werkstoffe
Kontaktträger
PBT, V0 nach UL 94
Kontaktfeder
CuSn, verzinnt,
vergoldet auf Anfrage
3. Mechanische Daten
Steckkraft/Kontakt1
< 0,8 N
Ziehkraft/Kontakt1
> 0,4 N
Kontaktierung mit
Messerleisten MICS...
Anschließbare Leiter Schneidklemmbereich
Querschnitt
AWG 28 (0,090 mm2)
AWG 26 (0,135 mm2)
AWG 26 (0,140 mm2)
Freigegebene Leitungen im Internet unter www.lumberg.com
4. Elektrische Daten
Durchgangswiderstand
≤ 10 mΩ
Bemessungsstrom
1,2 A
Bemessungsspannung2
32 V AC
Isolierstoffgruppe2
IIIa (CTI
≥ 175)
Kriechstrecke
≥ 0,53 mm
Luftstrecke
≥ 0,53 mm
Isolationswiderstand
> 1 G
Ω
1
gemessen mit einem polieren Stahlstift, Nennmaß 0,3 mm
2
nach DIN EN 60664/IEC 60664
MICA
MICA VP3
*a Beschriftung: Polzahl
marking: number of poles
inscription: nombre de pôles
*b Kontaktierung Steckverbinder
auf Messerleiste
connector mated with tab header
connecteur enfiché sur
réglette à couteaux
*c Rasterstegleitung
flat cable
câble plat
*d Verrastung
locking
verrouillage
*e breite Kodiernut
wide keying groove
rainure de codage large
*f schmale Kodiernut
narrow keying groove
rainure de codage étroite
*a
*b
*d
*c
MICA A VP3
MICA C VP3
*e
*f
*e
*f
MICA auf Rolle wird in zwei Aus-
führungen geliefert (A und C), die
sich durch die Lage des Steckver-
binders auf dem Band unterschei-
den.
MICA on reel is delivered in two
versions (A and C) defined by the
orientation of the connector on
the tape.
MICA en bobine est livré en deux
versions (A et C) définées par l’ori-
entation du connecteur sur la
bande.
Der Buchstabe A oder C ist
der Bestellbezeichnung
hinzuzufügen.
The letter A or C is to be in-
serted to the designation.
Ajouter la lettre A ou C à
la désignation.
Reg.-Nr. B 584
®
www.lumberg.com
11/2009
Micromodul™-Steckverbinder, Raster 1,27 mm
Micromodul™ connectors, pitch 1.27 mm
Connecteurs Micromodul™, pas 1,27 mm


Similar Part No. - MICA

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
MICA LUMBERG-MICA Datasheet
558Kb / 2P
Micro modul-Steckverbinder fur indirektes Stecken, in Schneid klemm technik (SKT), mit Verrastung
MICA LUMBERG-MICA Datasheet
608Kb / 4P
Micromodul connectors, pitch 1.27 mm
logo
Advantech Co., Ltd.
MICA-053 ADVANTECH-MICA-053 Datasheet
553Kb / 2P
5 Medical Grade Tablet PC Series
2-Apr-2018
MICA-053-A11-A1E ADVANTECH-MICA-053-A11-A1E Datasheet
553Kb / 2P
5 Medical Grade Tablet PC Series
2-Apr-2018
MICA-071 ADVANTECH-MICA-071 Datasheet
4Mb / 64P
7 Intel Atom-based Pocket pad
May 2014
More results

Similar Description - MICA

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
2.5MBX LUMBERG-2.5MBX Datasheet
88Kb / 2P
Minimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
2.5MSF-O LUMBERG-2.5MSF-O Datasheet
105Kb / 2P
Minimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
2.5MSFW LUMBERG-2.5MSFW Datasheet
107Kb / 2P
Minimodul-Steckverbinder, Raster 2,5 mm
3114 LUMBERG-3114 Datasheet
77Kb / 2P
Minimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
3853 LUMBERG-3853 Datasheet
94Kb / 2P
Multimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
302299 LUMBERG-302299 Datasheet
101Kb / 2P
Micromodul??Steckverbinder, Raster 1,27 mm
MICAL LUMBERG-MICAL Datasheet
103Kb / 2P
Micromodul??Steckverbinder, Raster 1,27 mm
MICS LUMBERG-MICS Datasheet
222Kb / 2P
Micromodul??Steckverbinder, Raster 1,27 mm
MICS-SMD LUMBERG-MICS-SMD Datasheet
125Kb / 2P
Micromodul??Steckverbinder, Raster 1,27 mm
MICSW LUMBERG-MICSW Datasheet
80Kb / 2P
Micromodul??Steckverbinder, Raster 1,27 mm
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com