Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SGV Datasheet(PDF) 2 Page - Lumberg

Part # SGV
Description  Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

SGV Datasheet(HTML) 2 Page - Lumberg

  SGV Datasheet HTML 1Page - Lumberg SGV Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
Circular connectors with threaded joint acc. to IEC 60130-9, IP 40
Connecteurs circulaires avec verrouillage à vis suivant CEI 60130-9, IP 40
03
03
Verpackung: im Karton
Packaging: in a cardboard box
Emballage: dans un carton
Chassis plug acc. to IEC 60130-9, IP 40, with threaded joint
and solder terminals
SFV: for front mounting
SGV: for rear mounting
1. Temperature range
-40 °C/+85 °C
2. Materials
Insulating body
PA GF
Contact pin 3 to 8 poles
CuZn, silvered and flash gilded
Contact pin 12 poles
CuZn, pre-nickeled and gilded
Housing
Zn diecast, nickeled
Ring nut
CuZn, nickeled
3. Mechanical data
Mating with
sockets 032098, 032099, KV, WKV
Protection1
IP 40
For further information see table
4. Electrical data
For further information see table
1
according to DIN EN 60529,
only in locked position with a proper counterpart
2
according to VDE 0110/IEC 60664
SFV
SFV
Bestellbezeichnung
Designation
Désignation
mm²
A
V AC
kV AC eff.
Ω
pF
SFV 30
SGV 30
3
50
0,75
5
250
2
1013
~ 2
SFV 40
SGV 40
4
50
0,75
5
250
2
1013
~ 2
SFV 50
SGV 50
5
50
0,75
5
60
1
1012
~ 3
SFV 50/6
SGV 50/6
5
50
0,75
5
250
2
1013
~ 2
SFV 60
SGV 60
6
50
0,75
5
250
2
1013
~ 2
SFV 70
SGV 70
7
50
0,75
5
250
2
1013
~ 2
SFV 71
SGV 71
7
50
0,75
5
60
1
1012
~ 3
SFV 80
SGV 80
8
50
0,75
5
60
1
1012
~ 3
SFV 81
SGV 81
8
50
0,75
5
60
1
1012
~ 3
SFV 120
SGV 120
12
50
0,25
3
60
1
1012
~ 3
Embase mâle suivant CEI 60130-9, IP 40, avec verrouillage à
vis et connexion par soudure
SFV: pour montage de front
SGV: pour montage par derrière
1. Température d’utilisation
-40 °C/+85 °C
2. Matériaux
Corps isolant
PA GF
Contact à broche 3 à 8 pôles
CuZn, argenté et doré flash
Contact à broche 12 pôles
CuZn, sous-nickelé et doré
Boîtier
Zn moulé sous pression, nickelé
Écrou à anneau
CuZn, nickelé
3. Caractéristiques mécaniques
Raccordement avec
connecteurs femelles 032098,
032099, KV, WKV
Protection1
IP 40
Pour plus de détails, voir tableau
4. Caractéristiques électriques
Pour plus de détails, voir tableau
1
suivant DIN EN 60529,
uniquement à l’état verrouillé avec un propre pendant
2
suivant VDE 0110/CEI 60664
SGV
SGV
www.lumberg.com
12/2009



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com